データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LFD435-62-XX-F1 データシート(PDF) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LFD435-62-XX-F1
部品情報  FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LFD435-62-XX-F1 データシート(HTML) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LFD435-62-XX-F1 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD435-62-XX-F1 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD435-62-XX-F1 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD435-62-XX-F1 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD435-62-XX-F1 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD435-62-XX-F1 Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD435-62-XX-F1 Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD435-62-XX-F1 Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Test Condition For Each Parameter
Luminous Intensity Per Chip
Luminous Intensity Matching Ratio
Parameter
Reverse Current Any Chip
Forward Voltage Per Chip
Peak Wavelength
Spectral Line Half-Width
PART NO.
Test Condition
Unit
Symbol
Ir
IV-M
μA
Vf
λP
Iv
△λ
mcd
nm
nm
volt
Vr=5V
If=20mA
If=20mA
If=10mA
If=20mA
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Page 5/7
LFD435/62-XX/F1


同様の部品番号 - LFD435-62-XX-F1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LFD435-62-XX-F1-PF LIGITEK-LFD435-62-XX-F1-PF Datasheet
147Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
More results

同様の説明 - LFD435-62-XX-F1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LFD4K5-64S-XX-F4-PF LIGITEK-LFD4K5-64S-XX-F4-PF Datasheet
153Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD415-64-XX-T LIGITEK-LFD415-64-XX-T Datasheet
105Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD435-62-XX-S1-PF LIGITEK-LFD435-62-XX-S1-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD435-63HS-XX-S4-PF LIGITEK-LFD435-63HS-XX-S4-PF Datasheet
150Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD435-69-XX-D1-PF LIGITEK-LFD435-69-XX-D1-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-6A-XX-F2-PF LIGITEK-LFD4K5-6A-XX-F2-PF Datasheet
148Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-6SBKS-XX-F2 LIGITEK-LFD4K5-6SBKS-XX-F2 Datasheet
108Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-61-XX-F1-PF LIGITEK-LFD4K5-61-XX-F1-PF Datasheet
154Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-61-XX-F6-PF LIGITEK-LFD4K5-61-XX-F6-PF Datasheet
154Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-62V-XX-S7-PF LIGITEK-LFD4K5-62V-XX-S7-PF Datasheet
152Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-62-XX-F6-PF LIGITEK-LFD4K5-62-XX-F6-PF Datasheet
154Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com