データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LFD455-64-XX-PF データシート(PDF) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LFD455-64-XX-PF
部品情報  FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LFD455-64-XX-PF データシート(HTML) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LFD455-64-XX-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD455-64-XX-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD455-64-XX-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD455-64-XX-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD455-64-XX-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD455-64-XX-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD455-64-XX-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD455-64-XX-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD455-64-XX-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
4/8
Page
UNIT
mA
mA
mW
Ratings
Symbol
30
100
120
IF
PD
IFP
E
Parameter
Peak Forward Current Per
Chip (Duty 1/10,0.1ms
Pulse Width)
Power Dissipation Per Chip
Forward Current Per Chip
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
μA
Min.
Typ.
Iv(mcd)
IV-M
2.35
1.35
2:1
10
-25 ~ +85
-25 ~ +85
Ir
Topr
Tstg
Operating Temperature
Storage Temperature
Reverse Current Per Any Chip
Max.
Typ.
Vf(v)
△λ
(nm)
Min.
2.6
2.1
1.7
45
λP
(nm)
common
cathode
or anode
635
Common
Cathode
Common
Anode
CHIP
Material
PART NO
GaAsP/GaP
LFD4554-XX-PF
LFD4564-XX-PF
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
Orange
Emitted
Solder Temperature 1/16 Inch Below Seating Plane For 3 Seconds At 260
Part Selection And Application Information(Ratings at 25)
Electrical
PART NO. LFD455/64-XX-PF


同様の部品番号 - LFD455-64-XX-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LFD455-65-XX-PF LIGITEK-LFD455-65-XX-PF Datasheet
149Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
More results

同様の説明 - LFD455-64-XX-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LFD4E5-62V-XX-PF LIGITEK-LFD4E5-62V-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4D5-65-XX-RP3-PF LIGITEK-LFD4D5-65-XX-RP3-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4C5-62-XX-RP9-PF LIGITEK-LFD4C5-62-XX-RP9-PF Datasheet
147Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4C5-62-XX-PF LIGITEK-LFD4C5-62-XX-PF Datasheet
146Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4C5-64SF-XX LIGITEK-LFD4C5-64SF-XX Datasheet
147Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4D5-62-XX-RP3-PF LIGITEK-LFD4D5-62-XX-RP3-PF Datasheet
148Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4D5-65-XX-RP32-PF LIGITEK-LFD4D5-65-XX-RP32-PF Datasheet
143Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4E5-62-XX LIGITEK-LFD4E5-62-XX Datasheet
138Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4E5-62-XX-SRP128 LIGITEK-LFD4E5-62-XX-SRP128 Datasheet
121Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4E5-65-XX-PF LIGITEK-LFD4E5-65-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD455-65-XX-PF LIGITEK-LFD455-65-XX-PF Datasheet
149Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com