データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TD62064AP データシート(PDF) 8 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TD62064AP
部品情報  4CH HIHG-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TD62064AP データシート(HTML) 8 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TD62064AP Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TD62064AP Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TD62064AP Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TD62064AP Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TD62064AP Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TD62064AP Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TD62064AP Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TD62064AP Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TD62064AP Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
TD62064,074P/AP/F/AF
2001-06-04
8
PACKAGE DIMENSIONS
DIP16−P−300−2.54A
Unit : mm
Weight: 1.11 g (Typ.)


同様の部品番号 - TD62064AP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TD62064AP TOSHIBA-TD62064AP Datasheet
345Kb / 9P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62064APA TOSHIBA-TD62064APA Datasheet
215Kb / 6P
   4CH HIGH-CURRENT DRALINGTON SINK DRIVER
TD62064APG TOSHIBA-TD62064APG Datasheet
246Kb / 11P
   4ch High-Current Darlington Sink Driver
More results

同様の説明 - TD62064AP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TD62164AP TOSHIBA-TD62164AP Datasheet
282Kb / 7P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62064BP1G TOSHIBA-TD62064BP1G Datasheet
237Kb / 11P
   4ch High-Current Darlington Sink Driver
TD62064BP-1 TOSHIBA-TD62064BP-1 Datasheet
300Kb / 8P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62164BP TOSHIBA-TD62164BP Datasheet
287Kb / 8P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62064P TOSHIBA-TD62064P Datasheet
345Kb / 9P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62064APG TOSHIBA-TD62064APG Datasheet
246Kb / 11P
   4ch High-Current Darlington Sink Driver
TD62064BP-1 TOSHIBA-TD62064BP-1_06 Datasheet
417Kb / 11P
   4CH HIGH−CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62308APG TOSHIBA-TD62308APG Datasheet
210Kb / 11P
   4ch Low Input Active High-Current Darlington Sink Driver
TD62308AP TOSHIBA-TD62308AP Datasheet
297Kb / 8P
   4CH LOW INPUT ACTIVE HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62308APA TOSHIBA-TD62308APA Datasheet
229Kb / 6P
   4CH LOW INPUT ACTIVE HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com