データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LSD355-62P-XX データシート(PDF) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LSD355-62P-XX
部品情報  SINGLE DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LSD355-62P-XX データシート(HTML) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LSD355-62P-XX Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD355-62P-XX Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD355-62P-XX Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD355-62P-XX Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD355-62P-XX Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD355-62P-XX Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD355-62P-XX Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD355-62P-XX Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Iv(mcd)
PART NO
LSD3552P-XX
LSD3562P-XX
Part Selection And Application Information(Ratings at 25)
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
λP
(nm)
common
cathode
or anode
CHIP
Emitted
Green
GaP
Material
Common
Cathode
Common
Anode
Electrical
Min.
1.7
30
555
△λ
(nm)
2.6
2.1
0.5
Max.
Typ.
Vf(v)
Min.
PART NO.
Operating Temperature
Storage Temperature
Peak Forward Current Per
Chip (Duty 1/10,0.1ms
Pulse Width)
Reverse Current Per Any Chip
Power Dissipation Per Chip
Forward Current Per Chip
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
Solder Temperature 1/16 Inch Below Seating Plane For 3 Seconds At 260
Parameter
Symbol
Tstg
Topr
Ir
PD
IFP
IF
10
-25 ~ +85
-25 ~ +85
PG
120
100
30
LSD355/62P-XX
Ratings
2:1
1.0
IV-M
Typ.
UNIT
μA
mW
mA
mA
Page 4/7


同様の部品番号 - LSD355-62P-XX

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LSD355-62-XX-PF LIGITEK-LSD355-62-XX-PF Datasheet
135Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.39Inch)
LSD355-62-XX-S4 LIGITEK-LSD355-62-XX-S4 Datasheet
130Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LSD355-62V-XX LIGITEK-LSD355-62V-XX Datasheet
89Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
More results

同様の説明 - LSD355-62P-XX

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LSD375-6A-XX-PF LIGITEK-LSD375-6A-XX-PF Datasheet
141Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.39Inch)
LSD355-65-XX-P21-PF LIGITEK-LSD355-65-XX-P21-PF Datasheet
135Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.39Inch)
LSD355-6SBKS-XX-S3 LIGITEK-LSD355-6SBKS-XX-S3 Datasheet
128Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.39Inch)
LSD355-66F-XX-PF LIGITEK-LSD355-66F-XX-PF Datasheet
161Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.39Inch)
LSD375-61-XX-PF LIGITEK-LSD375-61-XX-PF Datasheet
135Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.39Inch)
LSD355-62V-XX LIGITEK-LSD355-62V-XX Datasheet
89Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LSD355-62-XX-PF LIGITEK-LSD355-62-XX-PF Datasheet
135Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.39Inch)
LSD355-6SBKS-XX-P19-PF LIGITEK-LSD355-6SBKS-XX-P19-PF Datasheet
133Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.39Inch)
LSD355-6SBK-XX-PF LIGITEK-LSD355-6SBK-XX-PF Datasheet
135Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.39Inch)
LSD355-65-XX-PF LIGITEK-LSD355-65-XX-PF Datasheet
142Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.39Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com