データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LSD1005-6A-XX-PF データシート(PDF) 8 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LSD1005-6A-XX-PF
部品情報  SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LSD1005-6A-XX-PF データシート(HTML) 8 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LSD1005-6A-XX-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD1005-6A-XX-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD1005-6A-XX-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD1005-6A-XX-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD1005-6A-XX-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD1005-6A-XX-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD1005-6A-XX-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD1005-6A-XX-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD1005-6A-XX-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Note: 1.Wave solder should not be made more than one time.
2.You can just only select one of the soldering conditions as above.
Dip Soldering
Preheat: 120
°C Max
Preheat time: 60seconds Max
Ramp-up
2
°C/sec(max)
Ramp-Down:-5
°C/sec(max)
Solder Bath:260
°C Max
Dipping Time:3 seconds Max
Distance:Solder Temperature 1/16 Inch Below Seating
Plane For 3 Seconds At 260
°C
2.Wave Soldering Profile
Soldering Condition(Pb-Free)
1.Iron:
Soldering Iron:30W Max
Temperature 350
°C Max
Soldering Time:3 Seconds Max(One time only)
Distance:Solder Temperature 1/16 Inch Below Seating
Plane For 3 Seconds At 260
°C
25°
0
120°
Temp(
°C)
260°
50
Preheat
2
°/sec
max
100
5
° /sec
max
260
°C3sec Max
150
Time(sec)
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Page 7/8
60 Seconds Max
PART NO. LSD1005/6A-XX-PF


同様の部品番号 - LSD1005-6A-XX-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LSD1005-62U-XX-PF LIGITEK-LSD1005-62U-XX-PF Datasheet
115Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1005-65-XX-PF LIGITEK-LSD1005-65-XX-PF Datasheet
132Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1005-66-XX-PF LIGITEK-LSD1005-66-XX-PF Datasheet
132Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1005-6D-XX-PF LIGITEK-LSD1005-6D-XX-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
More results

同様の説明 - LSD1005-6A-XX-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LSD1005-6D-XX-PF LIGITEK-LSD1005-6D-XX-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1015-65-XX LIGITEK-LSD1015-65-XX Datasheet
94Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1015-66-XX-PF LIGITEK-LSD1015-66-XX-PF Datasheet
135Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1055-64S-XX-PF LIGITEK-LSD1055-64S-XX-PF Datasheet
134Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1015-66F-XX-PF LIGITEK-LSD1015-66F-XX-PF Datasheet
160Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1005-65-XX-PF LIGITEK-LSD1005-65-XX-PF Datasheet
132Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1015-64-XX LIGITEK-LSD1015-64-XX Datasheet
93Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1005-62U-XX-PF LIGITEK-LSD1005-62U-XX-PF Datasheet
115Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1005-66-XX-PF LIGITEK-LSD1005-66-XX-PF Datasheet
132Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1015-61-XX LIGITEK-LSD1015-61-XX Datasheet
93Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com