データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LSD2325-61-XX データシート(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LSD2325-61-XX
部品情報  SINGLE DIGIT LED DISPLAY (2.3 Inch)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LSD2325-61-XX データシート(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LSD2325-61-XX Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD2325-61-XX Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD2325-61-XX Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD2325-61-XX Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD2325-61-XX Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD2325-61-XX Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD2325-61-XX Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD2325-61-XX Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
60.0
(2.362")
69.7
(2.744")
ψ5.5(0.217")
47.7(1.878")
12.0(0.472")
56.8
(2.24")
0.6
TYP
7.0
±0.5
2.54X4=10.16
(0.4")
PIN NO.1
LSD2325/61-XX
LIGITEK
1/7
Page
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
PART NO.
Package Dimensions
LSD2325/61-XX
Note : 1.All dimension are in millimeters and (lnch) tolerance is
±0.25(0.01") unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.


同様の部品番号 - LSD2325-61-XX

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LSD2325-62-XX LIGITEK-LSD2325-62-XX Datasheet
91Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (2.3 Inch)
LSD2325-62V-XX LIGITEK-LSD2325-62V-XX Datasheet
133Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (2.3 Inch)
LSD2325-63-XX LIGITEK-LSD2325-63-XX Datasheet
90Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (2.3 Inch)
LSD2325-64-XX LIGITEK-LSD2325-64-XX Datasheet
90Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (2.3 Inch)
LSD2325-65-XX LIGITEK-LSD2325-65-XX Datasheet
91Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (2.3 Inch)
More results

同様の説明 - LSD2325-61-XX

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LSD2325-65-XX LIGITEK-LSD2325-65-XX Datasheet
91Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (2.3 Inch)
LSD2325-65-XX-PF LIGITEK-LSD2325-65-XX-PF Datasheet
133Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (2.3 Inch)
LSD2355-65-XX-PF LIGITEK-LSD2355-65-XX-PF Datasheet
138Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (2.3 Inch)
LSD2325-62-XX LIGITEK-LSD2325-62-XX Datasheet
91Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (2.3 Inch)
LSD2325-64-XX LIGITEK-LSD2325-64-XX Datasheet
90Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (2.3 Inch)
LSD2325-63-XX LIGITEK-LSD2325-63-XX Datasheet
90Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (2.3 Inch)
LSD2325-66-XX LIGITEK-LSD2325-66-XX Datasheet
94Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (2.3 Inch)
LSD2365-6EGR-XX-PF LIGITEK-LSD2365-6EGR-XX-PF Datasheet
177Kb / 10P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (2.3 Inch)
LSD2325-62V-XX LIGITEK-LSD2325-62V-XX Datasheet
133Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (2.3 Inch)
logo
China Semiconductor Cor...
CSS-2318VM9 CHINASEMI-CSS-2318VM9 Datasheet
221Kb / 8P
   2.3 Inch Single Digit Display
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com