データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LSD3222-XX-PF データシート(PDF) 8 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LSD3222-XX-PF
部品情報  SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.3 Inch)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LSD3222-XX-PF データシート(HTML) 8 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LSD3222-XX-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD3222-XX-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD3222-XX-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD3222-XX-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD3222-XX-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD3222-XX-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD3222-XX-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD3222-XX-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD3222-XX-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Page 7/8
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Time(sec)
150
260
°C3sec Max
5
°/sec
max
100
2
° /sec
max
Preheat
50
260°
Temp(
°C)
120°
0
25°
60 Seconds Max
Soldering Condition(Pb-Free)
1.Iron:
Soldering Iron:30W Max
Temperature 350
°C Max
Soldering Time:3 Seconds Max(One time only)
Distance:Solder Temperature 1/16 Inch Below Seating
Plane For 3 Seconds At 260
°C
2.Wave Soldering Profile
Dip Soldering
Preheat: 120
°C Max
Preheat time: 60seconds Max
Ramp-up
2
°C/sec(max)
Ramp-Down:-5
°C/sec(max)
Solder Bath:260
°C Max
Dipping Time:3 seconds Max
Distance:Solder Temperature 1/16 Inch Below Seating
Plane For 3 Seconds At 260
°C
Note: 1.Wave solder should not be made more than one time.
2.You can just only select one of the soldering conditions as above.
LSD3222-XX-PF
PART NO.


同様の部品番号 - LSD3222-XX-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
LSD3222-XX ETC1-LSD3222-XX Datasheet
295Kb / 7P
   LED Displays Numeric 7-segment
More results

同様の説明 - LSD3222-XX-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LSD3012P-XX-PF LIGITEK-LSD3012P-XX-PF Datasheet
137Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.3 Inch)
LSD3922-XX-P7-PF LIGITEK-LSD3922-XX-P7-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.3 Inch)
LSD3922-XX-PF LIGITEK-LSD3922-XX-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.3 Inch)
LSD3015-XX LIGITEK-LSD3015-XX Datasheet
118Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.3 Inch)
LSD3025-XX-PF LIGITEK-LSD3025-XX-PF Datasheet
130Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.3 Inch)
LSD3014-XX LIGITEK-LSD3014-XX Datasheet
118Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.3 Inch)
LSD3021-XX LIGITEK-LSD3021-XX Datasheet
119Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.3 Inch)
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-311SR-PSN-A PARALIGHT-C-311SR-PSN-A Datasheet
193Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
China Semiconductor Cor...
CSD-322A9 CHINASEMI-CSD-322A9 Datasheet
175Kb / 5P
   0.3 Inch Single Digit Display
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-301GB PARALIGHT-A-301GB Datasheet
150Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com