データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4743 データシート(PDF) 3 Page - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd

部品番号 1N4743
部品情報  1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JINANJINGHENG [Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.jinghenggroup.com
Logo JINANJINGHENG - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd

1N4743 データシート(HTML) 3 Page - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd

  1N4743 Datasheet HTML 1Page - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd 1N4743 Datasheet HTML 2Page - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd 1N4743 Datasheet HTML 3Page - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
0
0
100
200 C
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
W
1N4728...1N4764
Ptot
Tamb
Admissible power dissipation versus ambient temperature
(Valid provided that leads at a distance of 10mm from case
are kept at ambient temperature)


同様の部品番号 - 1N4743

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Surge Components
1N4743 SURGE-1N4743 Datasheet
84Kb / 2P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Bytesonic Electronics C...
1N4743 BYTESONIC-1N4743 Datasheet
405Kb / 4P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
logo
Silicon Standard Corp.
1N4743 SSC-1N4743 Datasheet
173Kb / 3P
   Zener Diodes
logo
Diode Semiconductor Kor...
1N4743 DSK-1N4743 Datasheet
400Kb / 3P
   ZENER DIODES
logo
Semtech Corporation
1N4743 SEMTECH-1N4743 Datasheet
251Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES?
More results

同様の説明 - 1N4743

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shanghai Lunsure Electr...
1N4728THRU1N4764 CHENYI-1N4728THRU1N4764 Datasheet
55Kb / 3P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Zibo Seno Electronic En...
MM1W3V3 ZSELEC-MM1W3V3 Datasheet
297Kb / 3P
   1W Silicon Planar Zener Diodes
logo
Jinan Jing Heng Electro...
BZV85-C2V7 JINGHENG-BZV85-C2V7 Datasheet
74Kb / 3P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Guangdong Juxing Electr...
SMA4728A JUXING-SMA4728A Datasheet
2Mb / 3P
   1W Silicon Planar Zener Diodes
1SMAF4728A JUXING-1SMAF4728A Datasheet
572Kb / 3P
   1W Silicon Planar Zener Diodes
logo
Jinan Jing Heng Electro...
SMA4728 JINGHENG-SMA4728 Datasheet
74Kb / 2P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
1N4728A DAESAN-1N4728A Datasheet
314Kb / 3P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
1N4749 TGS-1N4749 Datasheet
308Kb / 3P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Jinan Jing Heng Electro...
1N4727 JINGHENG-1N4727 Datasheet
125Kb / 4P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N4727 ZSELEC-1N4727 Datasheet
202Kb / 4P
   1W Silicon Planar Power Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com