データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST7636 データシート(PDF) 3 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

部品番号 ST7636
部品情報  65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
Download  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7636 データシート(HTML) 3 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

  ST7636 Datasheet HTML 1Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 2Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 3Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 4Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 99 page
background image
ST7636
Ver 1.3
3/99
2006/08/15
4. Pad Center Coordinates
PIN Name
PAD
No.
CSEL=0
CSEL=1
X
Y
001
COM[32]
COM[64]
9602.0
670.5
002
COM[33]
COM[66]
9562.0
670.5
003
COM[34]
COM[68]
9522.0
670.5
004
COM[35]
COM[70]
9482.0
670.5
005
COM[36]
COM[72]
9442.0
670.5
006
COM[37]
COM[74]
9402.0
670.5
007
COM[38]
COM[76]
9362.0
670.5
008
COM[39]
COM[78]
9322.0
670.5
009
COM[40]
COM[80]
9282.0
670.5
010
COM[41]
COM[82]
9242.0
670.5
011
COM[42]
COM[84]
9202.0
670.5
012
COM[43]
COM[86]
9162.0
670.5
013
COM[44]
COM[88]
9122.0
670.5
014
COM[45]
COM[90]
9082.0
670.5
015
COM[46]
COM[92]
9042.0
670.5
016
COM[47]
COM[94]
9002.0
670.5
017
COM[48]
COM[96]
8962.0
670.5
018
COM[49]
COM[98]
8922.0
670.5
019
COM[50]
COM[100]
8882.0
670.5
020
COM[51]
COM[102]
8842.0
670.5
021
COM[52]
COM[104]
8802.0
670.5
022
COM[53]
COM[106]
8762.0
670.5
023
COM[54]
COM[108]
8722.0
670.5
024
COM[55]
COM[110]
8682.0
670.5
025
COM[56]
COM[112]
8642.0
670.5
026
COM[57]
COM[114]
8602.0
670.5
027
COM[58]
COM[116]
8562.0
670.5
028
COM[59]
COM[118]
8522.0
670.5
029
COM[60]
COM[120]
8482.0
670.5
030
COM[61]
COM[122]
8442.0
670.5
031
COM[62]
COM[124]
8402.0
670.5
032
COM[63]
COM[126]
8362.0
670.5
033
COM[64]
COM[128]
8322.0
670.5
034
COM[65]
COM[130]
8282.0
670.5
PIN Name
PAD
No.
CSEL=0
CSEL=1
X
Y
035
SEG[395]
8141.0
670.5
036
SEG[394]
8101.0
670.5
037
SEG[393]
8061.0
670.5
038
SEG[392]
8021.0
670.5
039
SEG[391]
7981.0
670.5
040
SEG[390]
7941.0
670.5
041
SEG[389]
7901.0
670.5
042
SEG[388]
7861.0
670.5
043
SEG[387]
7821.0
670.5
044
SEG[386]
7781.0
670.5
045
SEG[385]
7741.0
670.5
046
SEG[384]
7701.0
670.5
047
SEG[383]
7661.0
670.5
048
SEG[382]
7621.0
670.5
049
SEG[381]
7581.0
670.5
050
SEG[380]
7541.0
670.5
051
SEG[379]
7501.0
670.5
052
SEG[378]
7461.0
670.5
053
SEG[377]
7421.0
670.5
054
SEG[376]
7381.0
670.5
055
SEG[375]
7341.0
670.5
056
SEG[374]
7301.0
670.5
057
SEG[373]
7261.0
670.5
058
SEG[372]
7221.0
670.5
059
SEG[371]
7181.0
670.5
060
SEG[370]
7141.0
670.5
061
SEG[369]
7101.0
670.5
062
SEG[368]
7061.0
670.5
063
SEG[367]
7021.0
670.5
064
SEG[366]
6981.0
670.5
065
SEG[365]
6941.0
670.5
066
SEG[364]
6901.0
670.5
067
SEG[363]
6861.0
670.5
068
SEG[362]
6821.0
670.5


同様の部品番号 - ST7636

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sitronix Technology Co....
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results

同様の説明 - ST7636

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sitronix Technology Co....
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7531 SITRONIX-ST7531 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7637 SITRONIX-ST7637 Datasheet
2Mb / 210P
   65K 132x132 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7632 SITRONIX-ST7632 Datasheet
1Mb / 96P
   4K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com