データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST7636 データシート(PDF) 7 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

部品番号 ST7636
部品情報  65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
Download  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7636 データシート(HTML) 7 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Back Button ST7636 Datasheet HTML 3Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 4Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 10Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 11Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 99 page
background image
ST7636
Ver 1.3
7/99
2006/08/15
PIN Name
PAD
No.
CSEL=0
CSEL=1
X
Y
279
SEG[151]
-1619.0
670.5
280
SEG[150]
-1659.0
670.5
281
SEG[149]
-1699.0
670.5
282
SEG[148]
-1739.0
670.5
283
SEG[147]
-1779.0
670.5
284
SEG[146]
-1819.0
670.5
285
SEG[145]
-1859.0
670.5
286
SEG[144]
-1899.0
670.5
287
SEG[143]
-1939.0
670.5
288
SEG[142]
-1979.0
670.5
289
SEG[141]
-2019.0
670.5
290
SEG[140]
-2059.0
670.5
291
SEG[139]
-2099.0
670.5
292
SEG[138]
-2139.0
670.5
293
SEG[137]
-2179.0
670.5
294
SEG[136]
-2219.0
670.5
295
SEG[135]
-2259.0
670.5
296
SEG[134]
-2299.0
670.5
297
SEG[133]
-2339.0
670.5
298
SEG[132]
-2379.0
670.5
299
SEG[131]
-2419.0
670.5
300
SEG[130]
-2459.0
670.5
301
SEG[129]
-2499.0
670.5
302
SEG[128]
-2539.0
670.5
303
SEG[127]
-2579.0
670.5
304
SEG[126]
-2619.0
670.5
305
SEG[125]
-2659.0
670.5
306
SEG[124]
-2699.0
670.5
307
SEG[123]
-2739.0
670.5
308
SEG[122]
-2779.0
670.5
309
SEG[121]
-2819.0
670.5
310
SEG[120]
-2859.0
670.5
311
SEG[119]
-2899.0
670.5
312
SEG[118]
-2939.0
670.5
313
SEG[117]
-2979.0
670.5
PIN Name
PAD
No.
CSEL=0
CSEL=1
X
Y
314
SEG[116]
-3019.0
670.5
315
SEG[115]
-3059.0
670.5
316
SEG[114]
-3099.0
670.5
317
SEG[113]
-3139.0
670.5
318
SEG[112]
-3179.0
670.5
319
SEG[111]
-3219.0
670.5
320
SEG[110]
-3259.0
670.5
321
SEG[109]
-3299.0
670.5
322
SEG[108]
-3339.0
670.5
323
SEG[107]
-3379.0
670.5
324
SEG[106]
-3419.0
670.5
325
SEG[105]
-3459.0
670.5
326
SEG[104]
-3499.0
670.5
327
SEG[103]
-3539.0
670.5
328
SEG[102]
-3579.0
670.5
329
SEG[101]
-3619.0
670.5
330
SEG[100]
-3659.0
670.5
331
SEG[99]
-3699.0
670.5
332
SEG[98]
-3739.0
670.5
333
SEG[97]
-3779.0
670.5
334
SEG[96]
-3819.0
670.5
335
SEG[95]
-3859.0
670.5
336
SEG[94]
-3899.0
670.5
337
SEG[93]
-3939.0
670.5
338
SEG[92]
-3979.0
670.5
339
SEG[91]
-4019.0
670.5
340
SEG[90]
-4059.0
670.5
341
SEG[89]
-4099.0
670.5
342
SEG[88]
-4139.0
670.5
343
SEG[87]
-4179.0
670.5
344
SEG[86]
-4219.0
670.5
345
SEG[85]
-4259.0
670.5
346
SEG[84]
-4299.0
670.5
347
SEG[83]
-4339.0
670.5
348
SEG[82]
-4379.0
670.5


同様の部品番号 - ST7636

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sitronix Technology Co....
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results

同様の説明 - ST7636

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sitronix Technology Co....
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7531 SITRONIX-ST7531 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7637 SITRONIX-ST7637 Datasheet
2Mb / 210P
   65K 132x132 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7632 SITRONIX-ST7632 Datasheet
1Mb / 96P
   4K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com