データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST8011 データシート(PDF) 3 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

部品番号 ST8011
部品情報  120 Output LCD Segment driver IC
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST8011 データシート(HTML) 3 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

  ST8011 Datasheet HTML 1Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST8011 Datasheet HTML 2Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST8011 Datasheet HTML 3Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST8011 Datasheet HTML 4Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST8011 Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST8011 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST8011 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST8011 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST8011 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 20 page
background image
ST8011
V1.3
3/20
2004/09/08
n
Pad Arrangement
Chip size: 4860(µm) × 2220(µm)
Pad size: 80(µm) × 80(µm)
Pin Pitch: 100~110 µm
SEG104
SEG105
SEG106
SEG107
SEG108
SEG109
SEG110
SEG111
SEG112
SEG113
SEG114
SEG115
SEG116
SEG117
SEG118
SEG119
V0
V2
V3
DI3
DI2
DI1
DI0
EIO1
EIO2
XCK
FR
LP
VDD
XDISPOFF
PS
VSS
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
SEG13
SEG14
SEG15
SEG41
SEG40
SEG39
SEG38
SEG37
SEG46
SEG45
SEG44
SEG43
SEG42
SEG51
SEG50
SEG49
SEG48
SEG47
SEG56
SEG55
SEG54
SEG53
SEG52
SEG61
SEG60
SEG59
SEG58
SEG57
SEG66
SEG65
SEG64
SEG63
SEG62
SEG71
SEG70
SEG69
SEG68
SEG67
SEG76
SEG75
SEG74
SEG73
SEG72
SEG81
SEG80
SEG79
SEG78
SEG77
SEG82
Substrate Connect to Vss.
PIN1


同様の部品番号 - ST8011

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sitronix Technology Co....
ST8012 SITRONIX-ST8012 Datasheet
557Kb / 47P
   120 Output LCD Common/Segment driver IC
logo
List of Unclassifed Man...
ST8016 ETC-ST8016 Datasheet
56Kb / 1P
   160 Output LCD Common/Segment driver IC
logo
Sitronix Technology Co....
ST8016 SITRONIX-ST8016 Datasheet
407Kb / 28P
   160 Output LCD Common/ Segment Driver IC
ST8016S SITRONIX-ST8016S Datasheet
413Kb / 26P
   COM/SEG LCD Driver
ST8016T SITRONIX-ST8016T Datasheet
940Kb / 29P
   COM/SEG LCD Driver
More results

同様の説明 - ST8011

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sitronix Technology Co....
ST8012 SITRONIX-ST8012 Datasheet
557Kb / 47P
   120 Output LCD Common/Segment driver IC
ST8008 SITRONIX-ST8008 Datasheet
376Kb / 21P
   80 Output LCD Segment Driver IC
logo
Sharp Corporation
LH1548 SHARP-LH1548 Datasheet
139Kb / 18P
   240-output LCD Segment Driver IC
logo
Taiwan Memory Technolog...
T66H0001A TMT-T66H0001A Datasheet
343Kb / 35P
   240 output LCD Segment/Common Driver IC
T66H0002A TMT-T66H0002A Datasheet
421Kb / 36P
   160 output LCD Segment/Common Driver IC
logo
Sharp Corporation
LH1562 SHARP-LH1562 Datasheet
219Kb / 28P
   240-output LCD Segment/Common Driver IC
logo
Sitronix Technology Co....
ST8016 SITRONIX-ST8016 Datasheet
407Kb / 28P
   160 Output LCD Common/ Segment Driver IC
ST8009 SITRONIX-ST8009 Datasheet
657Kb / 43P
   96 Output LCD Common/ Segment Driver IC
logo
List of Unclassifed Man...
ST8016 ETC-ST8016 Datasheet
56Kb / 1P
   160 Output LCD Common/Segment driver IC
logo
Taiwan Memory Technolog...
T66H0004A TMT-T66H0004A Datasheet
602Kb / 32P
   80 output LCD Segment/Common Driver IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com