データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CS0603X7R104D6R3NBB データシート(PDF) 4 Page - SAMWHA ELECTRIC

部品番号 CS0603X7R104D6R3NBB
部品情報  Multi Layer Ceramic Capacitors
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMWHA [SAMWHA ELECTRIC]
ホームページ  http://www.samwha.com
Logo SAMWHA - SAMWHA ELECTRIC

CS0603X7R104D6R3NBB データシート(HTML) 4 Page - SAMWHA ELECTRIC

  CS0603X7R104D6R3NBB Datasheet HTML 1Page - SAMWHA ELECTRIC CS0603X7R104D6R3NBB Datasheet HTML 2Page - SAMWHA ELECTRIC CS0603X7R104D6R3NBB Datasheet HTML 3Page - SAMWHA ELECTRIC CS0603X7R104D6R3NBB Datasheet HTML 4Page - SAMWHA ELECTRIC CS0603X7R104D6R3NBB Datasheet HTML 5Page - SAMWHA ELECTRIC CS0603X7R104D6R3NBB Datasheet HTML 6Page - SAMWHA ELECTRIC CS0603X7R104D6R3NBB Datasheet HTML 7Page - SAMWHA ELECTRIC CS0603X7R104D6R3NBB Datasheet HTML 8Page - SAMWHA ELECTRIC CS0603X7R104D6R3NBB Datasheet HTML 9Page - SAMWHA ELECTRIC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
Multi Layer Ceramic Capacitors
11
SAMWHA CAPACITOR Co., Ltd.
10
Type
Size(inch)
Cap.
100㎊(101)
470㎊(471)
1000㎊(102)
2200㎊(222)
4700㎊(472)
10000㎊(103)
15000㎊(153)
22000㎊(223)
33000㎊(333)
47000㎊(473)
68000㎊(683)
0.1㎌(104)
0.15㎌(154)
0.22㎌(224)
0.33㎌(334)
0.47㎌(474)
0.68㎌(684)
1.0㎌(105)
1.5㎌(155)
2.2㎌(225)
4.7㎌(475)
6.8㎌(685)
10㎌(106)
22㎌(226)
47㎌(476)
100㎌(107)
X7R-High Dielectric Constant Type(0603~3225) & Thin Layer Large-Capacitance Type
SMD Type
X7R
Appendix Ⅱ
0603(0201)
1005(0402)
1608(0603)
2012(0805)
3216(1206)
3225(1210)
6.3 10 16 25 6.3 10 16 25 50 6.3 10 16 25 50 6.3 10 16 25 50 6.3 10 16 25 50 6.3 10 16 25 50
General Type : Dissipation Factor Page 22 (No.5)
General Type : Dissipation Factor Page 22 (No.5)
Thin Layer Large-Capacitance Type : Dissipation Factor Page 22 (No.5)
Type
Size(inch)
Cap.
100㎊(101)
470㎊(471)
1000㎊(102)
2200㎊(222)
4700㎊(472)
10000㎊(103)
15000㎊(153)
22000㎊(223)
33000㎊(333)
47000㎊(473)
68000㎊(683)
0.1㎌(104)
0.15㎌(154)
0.22㎌(224)
0.33㎌(334)
0.47㎌(474)
0.68㎌(684)
1.0㎌(105)
1.5㎌(155)
2.2㎌(225)
4.7㎌(475)
6.8㎌(685)
10㎌(106)
22㎌(226)
47㎌(476)
100㎌(107)
X5R-High Dielectric Constant Type(0603~3225) & Thin Layer Large-Capacitance Type
X5R
0603(0201)
1005(0402)
1608(0603)
2012(0805)
32169(1206)
3225(1210)
6.3 10 16 25 6.3 10 16 25 50 6.3 10 16 25 50 6.3 10 16 25 50 6.3 10 16 25 50 6.3 10 16 25 50
General Type : Dissipation Factor Page 22 (No.5)
General Type : Dissipation Factor Page 22 (No.5)
Thin Layer Large-Capacitance Type : Dissipation Factor Page 22 (No.5)
Volt(V)
Volt(V)


同様の部品番号 - CS0603X7R104D6R3NBB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PREMO CORPORATION S.L
CS0603 PREMO-CS0603 Datasheet
382Kb / 2P
   Ceramic Chip Inductor 0603 High Q(1.6nH-390nH)
CS0603-100++ PREMO-CS0603-100+ Datasheet
382Kb / 2P
   Ceramic Chip Inductor 0603 High Q(1.6nH-390nH)
CS0603-101++ PREMO-CS0603-101+ Datasheet
382Kb / 2P
   Ceramic Chip Inductor 0603 High Q(1.6nH-390nH)
CS0603-110++ PREMO-CS0603-110+ Datasheet
382Kb / 2P
   Ceramic Chip Inductor 0603 High Q(1.6nH-390nH)
CS0603-111++ PREMO-CS0603-111+ Datasheet
382Kb / 2P
   Ceramic Chip Inductor 0603 High Q(1.6nH-390nH)
More results

同様の説明 - CS0603X7R104D6R3NBB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
MCH18 ROHM-MCH18 Datasheet
132Kb / 6P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH02 ROHM-MCH02 Datasheet
78Kb / 7P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH43 ROHM-MCH43 Datasheet
156Kb / 11P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH155A151JK ROHM-MCH155A151JK Datasheet
123Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH55 ROHM-MCH55 Datasheet
185Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH185A221JK ROHM-MCH185A221JK Datasheet
132Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH03 ROHM-MCH03 Datasheet
215Kb / 13P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH31 ROHM-MCH31 Datasheet
229Kb / 11P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH155A ROHM-MCH155A Datasheet
123Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
logo
Dubilier
DRU21C102JBTA DUBILIER-DRU21C102JBTA Datasheet
126Kb / 1P
   CAPACITORS CERAMIC MULTI-LAYER RADIAL DR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com