データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SA2012X7R104C6R3NRA データシート(PDF) 7 Page - SAMWHA ELECTRIC

部品番号 SA2012X7R104C6R3NRA
部品情報  Multi Layer Ceramic Capacitors
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMWHA [SAMWHA ELECTRIC]
ホームページ  http://www.samwha.com
Logo SAMWHA - SAMWHA ELECTRIC

SA2012X7R104C6R3NRA データシート(HTML) 7 Page - SAMWHA ELECTRIC

Back Button SA2012X7R104C6R3NRA Datasheet HTML 3Page - SAMWHA ELECTRIC SA2012X7R104C6R3NRA Datasheet HTML 4Page - SAMWHA ELECTRIC SA2012X7R104C6R3NRA Datasheet HTML 5Page - SAMWHA ELECTRIC SA2012X7R104C6R3NRA Datasheet HTML 6Page - SAMWHA ELECTRIC SA2012X7R104C6R3NRA Datasheet HTML 7Page - SAMWHA ELECTRIC SA2012X7R104C6R3NRA Datasheet HTML 8Page - SAMWHA ELECTRIC SA2012X7R104C6R3NRA Datasheet HTML 9Page - SAMWHA ELECTRIC SA2012X7R104C6R3NRA Datasheet HTML 10Page - SAMWHA ELECTRIC SA2012X7R104C6R3NRA Datasheet HTML 11Page - SAMWHA ELECTRIC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
Multi Layer Ceramic Capacitors
17
SMD Type-High Voltage
SAMWHA CAPACITOR Co., Ltd.
16
COG-Temperature Compensation Type
Appendix High Voltage Type(100V~3000V)
1608(0603) 2012(0805)
3216(1206)
3225(1210)
4520(1808)
4532(1812)
100 250 100 250 100 250 630 1000 2000 100 250 630 1000 2000 100 250 630 1000 2000 3000 100 250 630 1000 2000 3000
Type
Size(inch)
Cap.
4.7㎊(4R7)
5㎊(050)
7㎊(070)
8㎊(080)
9㎊(090)
10㎊(100)
12㎊(120)
15㎊(150)
18㎊(180)
22㎊(220)
47㎊(470)
56㎊(560)
68㎊(680)
82㎊(820)
100㎊(101)
220㎊(221)
330㎊(331)
470㎊(471)
560㎊(561)
680㎊(681)
1000㎊(102)
1500㎊(152)
2200㎊(222)
2700㎊(272)
3300㎊(332)
4700㎊(472)
5600㎊(562)
6800㎊(682)
10000㎊(103)
15000㎊(153)
22000㎊(223)
33000㎊(333)
Volt(V)
High voltage type
C0G
X7R-High Dielectric Type
1608(0603) 2012(0805)
3216(1206)
3225(1210)
4520(1808)
4532(1812)
100 250 100 250 100 250 630 1000 2000 100 250 630 1000 2000 100 250 630 1000 2000 3000 100 250 630 1000 2000 3000
Type
Size(inch)
Cap.
220㎊(221)
330㎊(331)
470㎊(471)
680㎊(681)
1000㎊(102)
1500㎊(152)
2200㎊(222)
3300㎊(332)
4700㎊(472)
5600㎊(562)
6800㎊(682)
10000㎊(103)
15000㎊(153)
18000㎊(183)
22000㎊(223)
33000㎊(333)
47000㎊(473)
68000㎊(683)
0.1㎌(104)
0.15㎌(154)
0.22㎌(224)
0.33㎌(334)
0.47㎌(474)
0.68㎌(684)
1.0㎌(105)
2.2㎌(225)
Volt(V)
High voltage type
X7R


同様の部品番号 - SA2012X7R104C6R3NRA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Polyfet RF Devices
SA201 POLYFET-SA201 Datasheet
50Kb / 2P
   RF POWER VDMOS TRANSISTOR
logo
Silan Microelectronics ...
SA2011 SILAN-SA2011 Datasheet
81Kb / 3P
   MIC AMP IC
logo
AVX Corporation
SA201A104CAA AVX-SA201A104CAA Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
SA201A104CAR AVX-SA201A104CAR Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
SA201A104DAA AVX-SA201A104DAA Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
More results

同様の説明 - SA2012X7R104C6R3NRA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
MCH18 ROHM-MCH18 Datasheet
132Kb / 6P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH02 ROHM-MCH02 Datasheet
78Kb / 7P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH43 ROHM-MCH43 Datasheet
156Kb / 11P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH155A151JK ROHM-MCH155A151JK Datasheet
123Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH55 ROHM-MCH55 Datasheet
185Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH185A221JK ROHM-MCH185A221JK Datasheet
132Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH03 ROHM-MCH03 Datasheet
215Kb / 13P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH31 ROHM-MCH31 Datasheet
229Kb / 11P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH155A ROHM-MCH155A Datasheet
123Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
logo
Dubilier
DRU21C102JBTA DUBILIER-DRU21C102JBTA Datasheet
126Kb / 1P
   CAPACITORS CERAMIC MULTI-LAYER RADIAL DR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com