データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ACE78L18AM+H データシート(PDF) 6 Page - ACE Technology Co., LTD.

部品番号 ACE78L18AM+H
部品情報  Positive Voltage Regulator
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ACE [ACE Technology Co., LTD.]
ホームページ  http://www.ace-ele.com
Logo ACE - ACE Technology Co., LTD.

ACE78L18AM+H データシート(HTML) 6 Page - ACE Technology Co., LTD.

  ACE78L18AM+H Datasheet HTML 1Page - ACE Technology Co., LTD. ACE78L18AM+H Datasheet HTML 2Page - ACE Technology Co., LTD. ACE78L18AM+H Datasheet HTML 3Page - ACE Technology Co., LTD. ACE78L18AM+H Datasheet HTML 4Page - ACE Technology Co., LTD. ACE78L18AM+H Datasheet HTML 5Page - ACE Technology Co., LTD. ACE78L18AM+H Datasheet HTML 6Page - ACE Technology Co., LTD. ACE78L18AM+H Datasheet HTML 7Page - ACE Technology Co., LTD. ACE78L18AM+H Datasheet HTML 8Page - ACE Technology Co., LTD. ACE78L18AM+H Datasheet HTML 9Page - ACE Technology Co., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
 
                                                                                                                
ACE78LXX
                        Technology
Positive Voltage Regulator
VER 1.2
6
ACE78L18 (Refer to the test circuits, TJ=0~125℃, IO=40mA, VIN=27V, Cin=0.33μF, Co=0.1μF unless otherwise specified)
(Note1)
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
A-Rank (3%)
17.46 18.0 18.54
VO
B-Rank (5%)
VIN=27V, IO=40mA, TJ=25℃
21V≦VIN≦33V, 1mA≦IO≦40mA
21V≦VIN≦Vmax, 1mA≦IO≦70mA
(Note2)
17.10
18.9
V
21V≦VIN≦33V, IO=40mA, TJ=25℃
145
300
ΔVO (Line Regulation)
22V≦VIN≦33V, IO=40mA, TJ=25℃
135
250
mV
VIN=27V, 1mA≦IO≦100mA, TJ=25℃
30
170
ΔVO (Load Regulation)
VIN=27V, 1mA≦IO≦40mA, TJ=25℃
15
85
mV
IQ
VIN=27V, IO=0mA,TJ=25℃
2.0
6.0
mA
VIN=27V, 1mA≦IO≦40mA
0.1
ΔIQ
21V≦VIN≦33V, IO=40mA
1.5
mA
Vn
10Hz≦f≦100KHz
150
μV
RR
23V≦VIN≦33V, IO=40mA, f=120Hz,TJ=25℃
34
48
dB
VD
IO=100mA, TJ=25℃
1.7
V
Δ
VO/ΔTJ
IO=5mA, 0℃≦TJ≦125℃
-1.8
mV/℃
ACE78L24 (Refer to the test circuits, TJ=0~125℃, IO=40mA, VIN=33V, Cin=0.33μF, Co=0.1μF unless otherwise specified)
(Note1)
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
A-Rank (3%)
23.28 24.0 24.72
VO
B-Rank (5%)
VIN=33V, IO=40mA, TJ=25℃
27V≦VIN≦38V, 1mA≦IO≦40mA
27V≦VIN≦Vmax, 1mA≦IO≦70mA
(Note2)
22.80
25.20
V
27V≦VIN≦38V, IO=40mA, TJ=25℃
160
300
ΔVO (Line Regulation)
28V≦VIN≦38V, IO=40mA, TJ=25℃
150
250
mV
VIN=33V, 1mA≦IO≦100mA, TJ=25℃
40
200
ΔVO (Load Regulation)
VIN=33V, 1mA≦IO≦40mA, TJ=25℃
20
100
mV
IQ
VIN=33V, IO=0mA,TJ=25℃
2.2
6.0
mA
VIN=33V, 1mA≦IO≦40mA
0.1
ΔIQ
27V≦VIN≦38V, IO=40mA
1.5
mA
Vn
10Hz≦f≦100KHz
200
μV
RR
27V≦VIN≦38V, IO=40mA, f=120Hz,TJ=25℃
34
45
dB
VD
IO=100mA, TJ=25℃
1.7
V
Δ
VO/ΔTJ
IO=5mA, 0℃≦TJ≦125℃
-2.0
mV/℃
Note 1: The Maximum steady state usable output current is dependent on input voltage, heat sinking, lead length of the
package and copper of PCB. The data above represent pulse test conditions with junction temperatures specified at
the initiation of test.
Note 2: Power dissipation<0.5W.


同様の部品番号 - ACE78L18AM+H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE78L18VGAM+H ACE-ACE78L18VGAM+H Datasheet
657Kb / 10P
   100mA Positive Voltage Regulator
VER1.5
More results

同様の説明 - ACE78L18AM+H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SE78XX SECOS-SE78XX_15 Datasheet
422Kb / 5P
   Positive Voltage Regulator
SU78XX-B SECOS-SU78XX-B_15 Datasheet
534Kb / 4P
   Positive Voltage Regulator
SJ78M09 SECOS-SJ78M09_15 Datasheet
85Kb / 2P
   Positive Voltage Regulator
SSC2146 SECOS-SSC2146 Datasheet
979Kb / 5P
   Positive Voltage Regulator
SL2136 SECOS-SL2136 Datasheet
614Kb / 4P
   Positive Voltage Regulator
logo
Weitron Technology
WT78LXX WEITRON-WT78LXX Datasheet
1Mb / 10P
   Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
UR6225 UTC-UR6225_18 Datasheet
409Kb / 15P
   POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Estek Electronics Co. L...
ET-78DXX ESTEK-ET-78DXX Datasheet
478Kb / 9P
   Positive-Voltage Regulator
ET-78MXX ESTEK-ET-78MXX Datasheet
609Kb / 11P
   Positive-Voltage Regulator
logo
Weitron Technology
WT78LXXK WEITRON-WT78LXXK Datasheet
900Kb / 7P
   Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
UR6225 UTC-UR6225_11 Datasheet
467Kb / 15P
   POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com