データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ES5108 データシート(PDF) 3 Page - Cyrustek corporation

部品番号 ES5108
部品情報  ADC with serial output
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CYRUSTEK [Cyrustek corporation]
ホームページ  http://www.cyrustek.com.tw
Logo CYRUSTEK - Cyrustek corporation

ES5108 データシート(HTML) 3 Page - Cyrustek corporation

  ES5108_06 Datasheet HTML 1Page - Cyrustek corporation ES5108_06 Datasheet HTML 2Page - Cyrustek corporation ES5108_06 Datasheet HTML 3Page - Cyrustek corporation ES5108_06 Datasheet HTML 4Page - Cyrustek corporation ES5108_06 Datasheet HTML 5Page - Cyrustek corporation ES5108_06 Datasheet HTML 6Page - Cyrustek corporation ES5108_06 Datasheet HTML 7Page - Cyrustek corporation ES5108_06 Datasheet HTML 8Page - Cyrustek corporation ES5108_06 Datasheet HTML 9Page - Cyrustek corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
CYRUSTEK CO.
ES5108 3 1/2 Digit
ADC with serial output
Pin Assignment
1
LQFP-48pin
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
37
48
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
FREQ/VOLT
INT
OSC1
V+
KHz/F3/E3
CONT/-/MHz
OSC2
OSC3
DGND
VREF+
VREF-
B4/C4/DP3
DINT
CLK
BZINS
BZOUT
LB
HOLD
MAX
RESET
DP3
DP2
DP1
ANNUNC
3
November 23, 2006


同様の部品番号 - ES5108_06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
ES5108F ETC1-ES5108F Datasheet
436Kb / 15P
   ADC with serial output
ES5108S ETC1-ES5108S Datasheet
436Kb / 15P
   ADC with serial output
More results

同様の説明 - ES5108_06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
ES5108 ETC1-ES5108 Datasheet
436Kb / 15P
   ADC with serial output
logo
Analog Devices
AD9239 AD-AD9239_17 Datasheet
1Mb / 41P
   Serial Output 1.8 V ADC
logo
Linear Technology
LTC2274 LINER-LTC2274 Datasheet
896Kb / 40P
   16-Bit, 105Msps Serial Output ADC
LTC2274 LINER-LTC2274_15 Datasheet
908Kb / 40P
   16-Bit, 105Msps Serial Output ADC
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1298 MAXIM-MAX1298_12 Datasheet
305Kb / 20P
   12-Bit Serial-Output Temperature Sensors with 5-Channel ADC
Rev 1; 3/12
MAX1298 MAXIM-MAX1298 Datasheet
259Kb / 20P
   12-Bit Serial-Output Temperature Sensors with 5-Channel ADC
Rev 0; 5/00
MAX1098-MAX1099 MAXIM-MAX1098-MAX1099 Datasheet
240Kb / 20P
   10-Bit Serial-Output Temperature Sensors with 5-Channel ADC
Rev 0; 7/00
MAX1098 MAXIM-MAX1098_V01 Datasheet
2Mb / 20P
   10-Bit Serial-Output Temperature Sensors with 5-Channel ADC
2012
logo
Linear Technology
LTC2273 LINER-LTC2273 Datasheet
765Kb / 44P
   16-Bit, 80Msps/65Msps Serial Output ADC
LTC2272 LINER-LTC2272_15 Datasheet
777Kb / 44P
   16-Bit, 80Msps/65Msps Serial Output ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com