データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS128MVSSFDC データシート(PDF) 2 Page - Transcend Information. Inc.

部品番号 TS128MVSSFDC
部品情報  128M SmartMedia
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
ホームページ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS128MVSSFDC データシート(HTML) 2 Page - Transcend Information. Inc.

  TS128MVSSFDC Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS128MVSSFDC Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc. TS128MVSSFDC Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
T
T
TS
S
S1
112
228
88M
M
MV
V
VS
S
SS
S
SF
F
FD
D
DC
C
C
128M SmartMedia
Transcend Information Inc.
2
Outline
0.76+0.08
37.0+0.1
5.0+0.2
Index Label Area
10.0+0.2
Write Protect Area
27.5
22.1
(Max)
0.5mm Chamfer
(3.3V Card)
4.2(Min)
27.0
1.5+0.1
45.1+0.1
40.0+0.1
0.15+0.05
Pinouts
6.500
7.900
8.650
8.650
7.900
6.500
0.000
2.140 TYP
0.400 TYP
1
11
12
22


同様の部品番号 - TS128MVSSFDC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transcend Information. ...
TS128M TRANSCEND-TS128M Datasheet
1Mb / 87P
   TTr rraannsscceenndd I IInndduusst ttr rri iaal ll CCFF CCaar rrdd
TS128M-16GCF100I TRANSCEND-TS128M-16GCF100I Datasheet
3Mb / 80P
   Transcend Industrial CF Card (TS123M~16GCF100I)
V1.2
TS128M-16GCF100I-P TRANSCEND-TS128M-16GCF100I-P Datasheet
3Mb / 80P
   Transcend Industrial CF Card (TS123M~16GCF100I)
V1.2
TS128MCF100I TRANSCEND-TS128MCF100I Datasheet
3Mb / 80P
   Industrial CF Card
TS128MCF100I-P TRANSCEND-TS128MCF100I-P Datasheet
3Mb / 80P
   Transcend Industrial CF Card (TS123M~16GCF100I)
V1.2
More results

同様の説明 - TS128MVSSFDC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ITT Industries
CCM05-5788T18 ITT-CCM05-5788T18 Datasheet
158Kb / 3P
   (SmartMedia SSFDC
logo
Samsung semiconductor
K9S5608V0C SAMSUNG-K9S5608V0C Datasheet
481Kb / 31P
   SmartMedia CARD
logo
Elpida Memory
EDS1232ECBH-9ATT ELPIDA-EDS1232ECBH-9ATT Datasheet
747Kb / 50P
   128M bits SDRAM 128M bits SDRAM
logo
Samsung semiconductor
K9S3208V0A SAMSUNG-K9S3208V0A Datasheet
353Kb / 26P
   4M x 8 bit SmartMedia Card
logo
Toshiba Semiconductor
TC6371AF TOSHIBA-TC6371AF Datasheet
614Kb / 58P
   PCI to SD Memory Card / SmartMedia??Interface Controller
logo
Samsung semiconductor
K9S2808V0M SAMSUNG-K9S2808V0M Datasheet
351Kb / 26P
   16M x 8 Bit SmartMedia Card
K9S1208V0M-SSB0 SAMSUNG-K9S1208V0M-SSB0 Datasheet
491Kb / 33P
   64M x 8 Bit SmartMedia Card
logo
Elpida Memory
EDS1232AABB ELPIDA-EDS1232AABB Datasheet
566Kb / 55P
   128M bits SDRAM
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M2V28S20TP MITSUBISHI-M2V28S20TP Datasheet
711Kb / 52P
   128M Synchronous DRAM
logo
Elpida Memory
EDS1208AATA ELPIDA-EDS1208AATA Datasheet
723Kb / 49P
   128M bits SDRAM
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com