データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS16GSDHC6V データシート(PDF) 6 Page - Transcend Information. Inc.

部品番号 TS16GSDHC6V
部品情報  4GB~16GB SDHC6 HD Video Card
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
ホームページ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS16GSDHC6V データシート(HTML) 6 Page - Transcend Information. Inc.

Back Button TS16GSDHC6V Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc. TS16GSDHC6V Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc. TS16GSDHC6V Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc. TS16GSDHC6V Datasheet HTML 5Page - Transcend Information. Inc. TS16GSDHC6V Datasheet HTML 6Page - Transcend Information. Inc. TS16GSDHC6V Datasheet HTML 7Page - Transcend Information. Inc. TS16GSDHC6V Datasheet HTML 8Page - Transcend Information. Inc. TS16GSDHC6V Datasheet HTML 9Page - Transcend Information. Inc. TS16GSDHC6V Datasheet HTML 10Page - Transcend Information. Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
HD Video Card Series
4GB~16GB SDHC6 HD Video Card
Transcend Information Inc.
6
Bus Timing
Parameter
Symbol
Min
Max.
Unit
Remark
Clock CLK (All values are referred to min (VIH) and max (VIL)
Clock frequency Data Transfer Mode
fPP
0
25
MHz
CCARD ≤ 10 pF, (1 card)
Clock frequency Identification Mode
fOD
0(1)/100
400
KHz
CCARD ≤ 10 pF, (1 card)
Clock low time
tWL
10
ns
CCARD ≤ 10 pF, (1 card)
Clock high time
tWH
10
ns
CCARD ≤ 10 pF, (1 card)
Clock rise time
tTLH
10
ns
CCARD ≤ 10 pF, (1 card)
Clock fall time
tTHL
10
ns
CCARD ≤ 10 pF, (1 card)
Inputs CMD, DAT (referenced to CLK)
Input set-up time
tISU
5
ns
CCARD ≤ 10 pF, (1 card)
Input hold time
tIH
5
ns
CCARD ≤ 10 pF, (1 card)
Outputs CMD, DAT (referenced to CLK)


同様の部品番号 - TS16GSDHC6V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transcend Information. ...
TS16GSDHC6 TRANSCEND-TS16GSDHC6 Datasheet
478Kb / 24P
   4~32GB High Capacity Secure Digital Card
TS16GSDHC6-P2 TRANSCEND-TS16GSDHC6-P2 Datasheet
804Kb / 27P
   SDHC Memory Card Reader P2
More results

同様の説明 - TS16GSDHC6V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micron Technology
MTFC4GMVEA-4MIT MICRON-MTFC4GMVEA-4MIT Datasheet
479Kb / 24P
   4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB e MMC
MT29F8G08DAAWCA MICRON-MT29F8G08DAAWCA Datasheet
2Mb / 81P
   4Gb, 8Gb, and 16Gb x8 NAND Flash Memory
MT29F8G08ADADAH4D MICRON-MT29F8G08ADADAH4D Datasheet
1Mb / 132P
   4Gb, 8Gb, 16Gb: x8, x16 NAND Flash Memory Features
logo
List of Unclassifed Man...
KVR18R13S8K4-16 ETC2-KVR18R13S8K4-16 Datasheet
124Kb / 2P
   16GB (4GB 1RX8 512M x 72-Bit x 4 pcs.) PC3-14900
KVR16R11S8K4-16I ETC2-KVR16R11S8K4-16I Datasheet
149Kb / 2P
   16GB (4GB 1Rx8 512M x 72-Bit x 4 pcs.) PC3-12800
KVR16LR11S8K4-16I ETC2-KVR16LR11S8K4-16I Datasheet
149Kb / 2P
   16GB (4GB 1Rx8 512M x 72-Bit x 4 pcs.) PC3L-12800
KVR16LR11S8K4-16 ETC2-KVR16LR11S8K4-16 Datasheet
113Kb / 2P
   16GB (4GB 1Rx8 512M x 72-Bit x 4 pcs.) PC3L-12800
KVR16R11S8K4-16 ETC2-KVR16R11S8K4-16 Datasheet
149Kb / 2P
   16GB (4GB 1Rx8 512M x 72-Bit x 4 pcs.) PC3-12800
logo
3PEAK INC.
TPF147 3PEAK-TPF147 Datasheet
1Mb / 13P
   TPF147 Selectable One HD/Full-HD Video Filter
logo
Emcore Corporation
OTP-1HD EMCORE-OTP-1HD Datasheet
95Kb / 2P
   HD-SDI & SD-SDI Video
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com