データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTA1542N3 データシート(PDF) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

部品番号 BTA1542N3
部品情報  PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
ホームページ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BTA1542N3 データシート(HTML) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

  BTA1542N3_08 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTA1542N3_08 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTA1542N3_08 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTA1542N3_08 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. BTA1542N3_08 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. BTA1542N3_08 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. BTA1542N3_08 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. BTA1542N3_08 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C599N3
Issued Date : 2005.12.30
Revised Date : 2008.04.22
Page No. : 3/8
BTA1542N3
CYStek Product Specification
Characteristic Curves
Output Characteristics
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
01
23
45
6
Collector-to-Emitter Voltage---VCE(V)
IB=0
IB=100uA
IB=200uA
IB=300uA
IB=400uA
IB=500uA
Output Characteristics
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
01
2
34
56
Collector-to-Emitter Voltage---VCE(V)
IB=0
IB=500uA
IB=1mA
IB=1.5mA
IB=2mA
IB=2.5mA
Output Characteristics
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
01
23
45
6
Collector-to-Emitter Voltage---VCE(V)
IB=0
IB=2mA
IB=4mA
IB=6mA
IB=8mA
IB=10mA
Output Characteristics
0
1
2
3
4
5
6
01
23
45
6
Collector-to-Emitter Voltage---VCE(V)
IB=0
IB=5mA
IB=10mA
IB=15mA
IB=20mA
IB=25mA
Current Gain vs Collector Current
100
1000
1
10
100
1000
10000
Collector Current---IC(mA)
VCE=2V
VCE=5V
Saturation Voltage vs Collector Current
1
10
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
Collector Current---IC(mA)
IC=10IB
IC=20IB
IC=50IB
VCE(SAT)
IC=30IB


同様の部品番号 - BTA1542N3_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cystech Electonics Corp...
BTA1542N3 CYSTEKEC-BTA1542N3 Datasheet
238Kb / 4P
   PNP Epitaxial Planar Transistor
More results

同様の説明 - BTA1542N3_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com