データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTB772I3 データシート(PDF) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

部品番号 BTB772I3
部品情報  Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
ホームページ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BTB772I3 データシート(HTML) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

  BTB772I3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTB772I3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTB772I3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTB772I3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. BTB772I3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C817I3-H
Issued Date : 2003.04.02
Revised Date: 2009.02.04
Page:2/5
BTB772I3
CYStek Product Specification
Characteristics (Ta=25
°C)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
BVCBO
-40
-
-
V
IC=-50μA, IE=0
BVCEO
-30
-
-
V
IC=-1mA, IB=0
BVEBO
-5
-
-
V
IE=-50μA, IC=0
ICBO
-
-
-1
μA
VCB=-30V, IE=0
IEBO
-
-
-1
μA
VEB=-3V, IC=0
*VCE(sat)
-
-0.3
-0.5
V
IC=-2A, IB=-0.2A
*VBE(sat)
-
-1
-2
V
IC=-2A, IB=-0.2A
*hFE 1
120
-
-
-
VCE=-2V, IC=-20mA
*hFE 2
180
-
500
-
VCE=-2V, IC=-1A
fT
-
80
-
MHz
VCE=-5V, IE=-0.1A, f=100MHz
Cob
-
55
-
pF
VCB=-10V, f=1MHz
*Pulse Test : Pulse Width
≤380μs, Duty Cycle≤2%
Classification Of hFE 2
Rank
P
E
Range
180~390
250~500
Ordering Information
Device
Package
Shipping
Marking
BTB772I3
TO-251
(RoHS compliant)
80 pcs / tube, 50 tubes / box
B772


同様の部品番号 - BTB772I3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB772AJ3 CYSTEKEC-BTB772AJ3 Datasheet
304Kb / 8P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772AM3 CYSTEKEC-BTB772AM3 Datasheet
188Kb / 5P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772AT3 CYSTEKEC-BTB772AT3 Datasheet
268Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772AT3-0-BL-X CYSTEKEC-BTB772AT3-0-BL-X Datasheet
268Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772AT3-0-UC-X CYSTEKEC-BTB772AT3-0-UC-X Datasheet
268Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
More results

同様の説明 - BTB772I3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB1205I3 CYSTEKEC-BTB1205I3_09 Datasheet
227Kb / 6P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA1952E3 CYSTEKEC-BTA1952E3 Datasheet
149Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1326I3 CYSTEKEC-BTB1326I3 Datasheet
138Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1188AM3 CYSTEKEC-BTB1188AM3 Datasheet
252Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1188M3R CYSTEKEC-BTB1188M3R Datasheet
253Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTPA92T3 CYSTEKEC-BTPA92T3 Datasheet
311Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772D3 CYSTEKEC-BTB772D3 Datasheet
307Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772AT3 CYSTEKEC-BTB772AT3 Datasheet
268Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1205I3 CYSTEKEC-BTB1205I3 Datasheet
157Kb / 5P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1184J3 CYSTEKEC-BTB1184J3 Datasheet
169Kb / 5P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1412J3 CYSTEKEC-BTB1412J3_09 Datasheet
246Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com