データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTB772SA3 データシート(PDF) 1 Page - Cystech Electonics Corp.

部品番号 BTB772SA3
部品情報  Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
ホームページ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BTB772SA3 データシート(HTML) 1 Page - Cystech Electonics Corp.

  BTB772SA3_06 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTB772SA3_06 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTB772SA3_06 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTB772SA3_06 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C817A3-R
Issued Date : 2003.05.31
Revised Date:2006.05.15
Page:1/4
BTB772SA3
CYStek Product Specification
Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772SA3
Features
• Low VCE(sat),typically -0.3 V at IC / IB = -2A / -0.1A
• Excellent current gain characteristics
• Complementary to BTD882SA3
• Pb-free package
Symbol
Outline
BTB772SA3
TO-92
Absolute Maximum Ratings (Ta=25
°C)
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Collector-Base Voltage
VCBO
-50
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
-50
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
-5
V
IC(DC)
-3
A
Collector Current
IC(pulse)
-7
(Note)
A
Power Dissipation
Pd
750
mW
Junction Temperature
Tj
150
°C
Storage Temperature
Tstg
-55~+150
°C
Note : Single Pulse Pw≦350
μs, Duty≦2%.
E C B
B:Base
C:Collector
E:Emitter


同様の部品番号 - BTB772SA3_06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB772SA3 CYSTEKEC-BTB772SA3 Datasheet
147Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
More results

同様の説明 - BTB772SA3_06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB1205I3 CYSTEKEC-BTB1205I3_09 Datasheet
227Kb / 6P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA1952E3 CYSTEKEC-BTA1952E3 Datasheet
149Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1326I3 CYSTEKEC-BTB1326I3 Datasheet
138Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1188AM3 CYSTEKEC-BTB1188AM3 Datasheet
252Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1188M3R CYSTEKEC-BTB1188M3R Datasheet
253Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTPA92T3 CYSTEKEC-BTPA92T3 Datasheet
311Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772D3 CYSTEKEC-BTB772D3 Datasheet
307Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772AT3 CYSTEKEC-BTB772AT3 Datasheet
268Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1205I3 CYSTEKEC-BTB1205I3 Datasheet
157Kb / 5P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1184J3 CYSTEKEC-BTB1184J3 Datasheet
169Kb / 5P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1412J3 CYSTEKEC-BTB1412J3_09 Datasheet
246Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com