データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLYH50T データシート(PDF) 7 Page - Marktech Corporate

部品番号 TLYH50T
部品情報  TOSHIBA InGaA?밣 LED
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MARKTECH [Marktech Corporate]
ホームページ  http://www.marktechopto.com
Logo MARKTECH - Marktech Corporate

TLYH50T データシート(HTML) 7 Page - Marktech Corporate

  TLYH50T Datasheet HTML 1Page - Marktech Corporate TLYH50T Datasheet HTML 2Page - Marktech Corporate TLYH50T Datasheet HTML 3Page - Marktech Corporate TLYH50T Datasheet HTML 4Page - Marktech Corporate TLYH50T Datasheet HTML 5Page - Marktech Corporate TLYH50T Datasheet HTML 6Page - Marktech Corporate TLYH50T Datasheet HTML 7Page - Marktech Corporate TLYH50T Datasheet HTML 8Page - Marktech Corporate  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
TLRH50T(F),TLSH50T(F),TLOH50T(F),TLYH50T(F)
2006-12-5
7
TLYH50T(F)
Forward voltage VF (V)
IF – VF
Forward current IF (mA)
IV – IF
Case temperature Tc (°C)
IV – Tc
Wavelength
λ (nm)
Relative luminous intensity – Wavelength
Ambient temperature Ta (°C)
IF – Ta
Radiation pattern
Ta
= 25°C
30
°
0
°
60
°
90
°
90
°
30
°
60
°
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
80
°
70
°
50
°
40
°
20
°
10
°
70
°
80
°
50
°
40
°
20
°
10
°
0
60
0
40
80
20
120
20
40
60
80
100
50
30
10
3
1
5
100
2.0
1.6
2.3
1.7
2.1
1.8
1.9
2.2
Ta
= 25°C
10
1
100
10000
1000
Ta
= 25°C
100
10
20
−20
80
0.1
3
1
0.3
0.5
0
40
60
660
0.8
0
0.6
1.0
0.2
0.4
IF = 20 mA
Ta
= 25°C
640
620
600
580
560
540
Preliminary


同様の部品番号 - TLYH50T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLYH50T TOSHIBA-TLYH50T Datasheet
213Kb / 7P
   Panel Circuit Indicators
TLYH50TF TOSHIBA-TLYH50TF Datasheet
213Kb / 7P
   Panel Circuit Indicators
More results

同様の説明 - TLYH50T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Marktech Corporate
TLRE60T MARKTECH-TLRE60T Datasheet
361Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRMH38TP MARKTECH-TLRMH38TP Datasheet
358Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRE50T MARKTECH-TLRE50T Datasheet
436Kb / 12P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
logo
Toshiba Semiconductor
TLRH62T TOSHIBA-TLRH62T Datasheet
222Kb / 6P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
logo
Marktech Corporate
TLPGE19TP MARKTECH-TLPGE19TP Datasheet
389Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
logo
Toshiba Semiconductor
TLPGE23TP TOSHIBA-TLPGE23TP Datasheet
388Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
logo
Marktech Corporate
TLRE62T MARKTECH-TLRE62T Datasheet
436Kb / 12P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRH30TP MARKTECH-TLRH30TP Datasheet
296Kb / 8P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
logo
Toshiba Semiconductor
TLRMH20T TOSHIBA-TLRMH20T Datasheet
167Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRE62T TOSHIBA-TLRE62T Datasheet
214Kb / 12P
   TOSHIBA InGaA ?밣 LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com