データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLYK16TAPFTPK53 データシート(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TLYK16TAPFTPK53
部品情報  TOSHIBA LED Lamp InGaA?밣 Yellow Light Emission
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLYK16TAPFTPK53 データシート(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  TLYK16TAPFTPK53 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLYK16TAPFTPK53 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLYK16TAPFTPK53 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLYK16TAPFTPK53 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLYK16TAPFTPK53 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLYK16TAPFTPK53 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLYK16TAPFTPK53 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TLYK16TAP(F)TPK53
2009-10-16
3
Radiation Pattern
Ta = 25 °C
0
0.2
0.4
0.6
0.8
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
1.0
IF – VF
Forward voltage VF (V)
100
1
1.6
50
10
5
3
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
30
Ta = 25°C
IV – IF
Forward current IF (mA)
10
1
100
100
10000
3
5
30
50
500
1000
30000
3000
5000
300
Ta
= 25°C
IV – Tc
Case temperature Tc (°C)
10
0.1
−20
1
0.5
0.3
0
20
40
60
80
5
3
Relative Luminous Intensity
Wavelength
Wavelength λ (nm)
0
540
580
600
620
660
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
IF = 20 mA
Ta
= 25°C
560
640


同様の部品番号 - TLYK16TAPFTPK53

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLYK16TAPF TOSHIBA-TLYK16TAPF Datasheet
159Kb / 4P
   Panel Circuit Indicator
TLYK16TAPF TOSHIBA-TLYK16TAPF Datasheet
387Kb / 7P
   Panel Circuit Indicator
TLYK16TAPFMT TOSHIBA-TLYK16TAPFMT Datasheet
213Kb / 4P
   TOSHIBA LED Lamp InGaA?밣 Yellow Light Emission
More results

同様の説明 - TLYK16TAPFTPK53

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLYE260A TOSHIBA-TLYE260A Datasheet
125Kb / 4P
   TOSHIBA LED Lamp InGaA?밣 Yellow Light Emission
logo
Marktech Corporate
TLYK37TPMT MARKTECH-TLYK37TPMT Datasheet
266Kb / 4P
   TOSHIBA LED Lamp InGaA?밣 Yellow Light Emission
logo
Toshiba Semiconductor
TLYK16TAPMT TOSHIBA-TLYK16TAPMT Datasheet
213Kb / 4P
   TOSHIBA LED Lamp InGaA?밣 Yellow Light Emission
logo
Marktech Corporate
TLYK31TP MARKTECH-TLYK31TP Datasheet
160Kb / 4P
   TOSHIBA LED Lamp InGaA?밣 Yellow Light Emission
TLYK31T MARKTECH-TLYK31T Datasheet
174Kb / 4P
   TOSHIBA LED Lamp InGaA?밣 Yellow Light Emission
TLYK37TPTPK53 MARKTECH-TLYK37TPTPK53 Datasheet
582Kb / 7P
   TOSHIBA LED Lamp InGaA?밣 Yellow Light Emission
logo
Toshiba Semiconductor
TLYH180P TOSHIBA-TLYH180P Datasheet
120Kb / 4P
   TOSHIBA LED Lamp InGaA?밣 Yellow Light Emission
TLRMK37TPK53 TOSHIBA-TLRMK37TPK53 Datasheet
588Kb / 7P
   TOSHIBA LED Lamp InGaA?밣 Red Light Emission
TLSH180P TOSHIBA-TLSH180P Datasheet
123Kb / 4P
   TOSHIBA LED Lamp InGaA?밣 Red Light Emission
logo
Marktech Corporate
TLRMK31T MARKTECH-TLRMK31T Datasheet
173Kb / 4P
   TOSHIBA LED Lamp InGaA?밣 Red Light Emission
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com