データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS4264GCW50RP データシート(PDF) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 TS4264GCW50RP
部品情報  5V/150mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS4264GCW50RP データシート(HTML) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS4264GCW50RP Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS4264GCW50RP Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS4264GCW50RP Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS4264GCW50RP Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS4264GCW50RP Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TS4264G
5V/150mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
4/5
Version: A08
SOT-223 Mechanical Drawing
Marking Diagram
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
50
= 5V Fixed Output Voltage
SOT-223 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
6.350
6.850
0.250
0.270
B
2.900
3.100
0.114
0.122
C
3.450
3.750
0.136
0.148
D
0.595
0.635
0.023
0.025
E
4.550
4.650
0.179
0.183
F
2.250
2.350
0.088
0.093
G
0.835
1.035
0.032
0.041
H
6.700
7.300
0.263
0.287
I
0.250
0.355
0.010
0.014
J
10°
16°
10°
16°
K
1.550
1.800
0.061
0.071


同様の部品番号 - TS4264GCW50RP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS4264GCW50RP TSC-TS4264GCW50RP Datasheet
123Kb / 5P
   5V/150mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
TS4264GCW50RPG TSC-TS4264GCW50RPG Datasheet
123Kb / 5P
   5V/150mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
More results

同様の説明 - TS4264GCW50RP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSP4264 TSC-TSP4264 Datasheet
432Kb / 6P
   5V/150mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
TS4264 TSC-TS4264_09 Datasheet
220Kb / 6P
   5V/150mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
TS4264GCW50 TSC-TS4264GCW50_14 Datasheet
123Kb / 5P
   5V/150mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
TS4264 TSC-TS4264_07 Datasheet
220Kb / 6P
   5V/150mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
TS4268 TSC-TS4268_08 Datasheet
304Kb / 7P
   180mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
logo
RICOH electronics devic...
R1182K121B RICOH-R1182K121B Datasheet
975Kb / 23P
   Low Voltage 150mA LDO REGULATOR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS4270 TSC-TS4270 Datasheet
407Kb / 9P
   5V Ultra Low Dropout Fixed Voltage Regulator
logo
Texas Instruments
LM9076 TI1-LM9076 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator
logo
RICOH electronics devic...
RP104X RICOH-RP104X Datasheet
523Kb / 32P
   150mA ULTRA LOW SUPPLY CURRENT LDO REGULATOR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS4274 TSC-TS4274_13 Datasheet
120Kb / 6P
   5V/400mA Fixed Voltage Ultra Low Dropout Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com