データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMV2021-240 データシート(PDF) 4 Page - Skyworks Solutions Inc.

部品番号 SMV2021-240
部品情報  Silicon Hyperabrupt Junction Varactors, Packaged and Bondable Planar Chips
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
ホームページ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.

SMV2021-240 データシート(HTML) 4 Page - Skyworks Solutions Inc.

  SMV2021-240 Datasheet HTML 1Page - Skyworks Solutions Inc. SMV2021-240 Datasheet HTML 2Page - Skyworks Solutions Inc. SMV2021-240 Datasheet HTML 3Page - Skyworks Solutions Inc. SMV2021-240 Datasheet HTML 4Page - Skyworks Solutions Inc. SMV2021-240 Datasheet HTML 5Page - Skyworks Solutions Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Skyworks Solutions, Inc. • Phone [781] 376-3000 • Fax [781] 376-3100 • sales@skyworksinc.com • www.skyworksinc.com
December 18, 2008 • Skyworks Proprietary Information • Products and Product Information are Subject to Change Without Notice. • 200138 Rev. D
Data Sheet • SMV2019–SMV2023
4
-203
0.050 (1.27 mm)
0.040 (1.02 mm)
0.055 (1.40 mm)
0.051 (1.30 mm)
Dia.
Schematic
N-Type
247-001
-210
0.025 (0.63 mm)
Max.
0.124 (3.15 mm)
0.119 (3.02 mm) Dia.
0.097 (2.46 mm)
0.83 (2.11 mm)
0.083 (2.20 mm)
0.077 (1.95 mm)
0.064 (1.63 mm)
0.060 (1.52 mm)
0.225 (5.72 mm)
0.205 (5.20 mm)
0.064 (1.63 mm)
0.060 (1.52 mm)
2 PLCS
Schematic
023-000
-240
-011 (240)
12
Schematic
Colored Dot
Denotes Cathode
50°
45°
0.175 (4.44 mm)
0.125 (3.18 mm)
2 Plcs.
0.104 (2.64 mm)
0.092 (2.34 mm)
Sq.
0.042 (1.06 mm)
0.028 (0.71 mm)
0.005 (1.27 mm)
0.003 (0.76 mm)
0.098 (2.49 mm)
0.092 (2.34 mm)
Cover Dia.
0.022 (0.56 mm)
0.018 (0.46 mm)
2 Plcs.
325-011
-219
0.075 (1.91 mm)
0.065 (1.65 mm)
Sq.
0.045 (1.14 mm)
0.030 (0.76 mm)
0.020 (0.51 mm) Typ.
0.048 ± 0.005
0.033 (0.84 mm)
Min.
0.010 (0.24 mm)
Ref.
0.012 (0.30 mm)
Typ.
Schematic
404-801


同様の部品番号 - SMV2021-240

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha Industries
SMV2021-000 ALPHA-SMV2021-000 Datasheet
287Kb / 2P
   Silicon Hyperabrupt Varactor Diode Chips
More results

同様の説明 - SMV2021-240

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Skyworks Solutions Inc.
CLA SKYWORKS-CLA Datasheet
177Kb / 12P
   Silicon Limiter Diodes, Packaged and Bondable Chips
SMV1129 SKYWORKS-SMV1129 Datasheet
119Kb / 4P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV1770-079 SKYWORKS-SMV1770-079 Datasheet
140Kb / 4P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV1771 SKYWORKS-SMV1771 Datasheet
539Kb / 7P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV1245 SKYWORKS-SMV1245 Datasheet
524Kb / 7P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV2019 SKYWORKS-SMV2019_15 Datasheet
822Kb / 10P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV1281 SKYWORKS-SMV1281 Datasheet
130Kb / 4P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV2019 SKYWORKS-SMV2019 Datasheet
110Kb / 9P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
logo
Alpha Industries
SMV1142 ALPHA-SMV1142 Datasheet
465Kb / 4P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
logo
Skyworks Solutions Inc.
SMV1130 SKYWORKS-SMV1130_15 Datasheet
598Kb / 8P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com