データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SCR533P データシート(PDF) 2 Page - Rohm

部品番号 2SCR533P
部品情報  Midium Power Transistors (50V / 3A)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SCR533P データシート(HTML) 2 Page - Rohm

  2SCR533P_09 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SCR533P_09 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SCR533P_09 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SCR533P_09 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SCR533P_09 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2/4
www.rohm.com
c
2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2009.12 - Rev.A
Data Sheet
2SCR533P
Electrical characteristic (Ta = 25
C)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Collector-emitter breakdown voltage
BVCEO
50
-
-
V
IC= 1mA
Collector-base breakdown voltage
BVCBO
50
-
-
V
IC= 100μA
Emitter-base breakdown voltage
BVEBO
6-
-
V
IE= 100μA
Collector cut-off current
ICBO
--
1
A VCB= 50V
Emitter cut-off current
IEBO
--
1
A VEB= 4V
Collector-emitter staturation voltage
VCE(sat)
-
130
350
mV IC= 1A, IB= 50mA
DC current gain
hFE
180
-
450
-
VCE= 3V, IC= 50mA
Turn-on time
ton
-50
-
ns
Storage time
tstg
-
450
-
ns
Fall time
tf
-80
-
ns
*1 Pulsed
*2 See switching time test circuit
-13
Collector output capacitance
Cob
Conditions
Parameter
MHz
320
-
VCE= 10V
IE=-500mA, f=100MHz
Transition frequency
fT
-
pF
VCB= 10V, IE=0A
f=1MHz
-
IC= 1.5A,IB1= 150mA,
IB2=-150mA,VCC 10V
*2
*2
*2
~_
*1
*1


同様の部品番号 - 2SCR533P_09

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SCR533P5 ROHM-2SCR533P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistors (50V / 3A)
2SCR533PFRA ROHM-2SCR533PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (50V / 3A)
2SCR533PT100 ROHM-2SCR533PT100 Datasheet
384Kb / 8P
   NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor
More results

同様の説明 - 2SCR533P_09

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SAR533P ROHM-2SAR533P_09 Datasheet
234Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-50V / -3A)
QS5Y2 ROHM-QS5Y2 Datasheet
499Kb / 8P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
2SAR543R ROHM-2SAR543R Datasheet
496Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-50V/-3A)
MP6T13 ROHM-MP6T13 Datasheet
433Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-50V / -3A)
QS5W2 ROHM-QS5W2 Datasheet
432Kb / 6P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
2SCR533D ROHM-2SCR533D Datasheet
494Kb / 6P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
2SAR533D ROHM-2SAR533D Datasheet
428Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-50V / -3A)
2SCR543R ROHM-2SCR543R Datasheet
439Kb / 6P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
MP6X13 ROHM-MP6X13 Datasheet
422Kb / 6P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
2SCR553P5 ROHM-2SCR553P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Midium Power Transistors (50V / 2A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com