データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

BA6247FP-Y データシート(PDF) 5 Page - Rohm

部品番号. BA6247FP-Y
部品情報  Reversible motor drivers (for two motors series)
ダウンロード  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA6247FP-Y Datasheet(HTML) 5 Page - Rohm

  BA6247FP-Y データシート HTML 1Page - Rohm BA6247FP-Y データシート HTML 2Page - Rohm BA6247FP-Y データシート HTML 3Page - Rohm BA6247FP-Y データシート HTML 4Page - Rohm BA6247FP-Y データシート HTML 5Page - Rohm BA6247FP-Y データシート HTML 6Page - Rohm BA6247FP-Y データシート HTML 7Page - Rohm BA6247FP-Y データシート HTML 8Page - Rohm BA6247FP-Y データシート HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
Technical Note
5/15
BA6246, BA6246N, BA6247FP-Y, BA6239A, BA6238A, BA6238AN
www.rohm.com
2009.04 - Rev.A
c
2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Electrical characteristic curves (Reference data) - Continued
Fig.13 Output low voltage
Fig.14 Output low voltage
Fig.15 Output low voltage
(BA6246)
(BA6246N)
(BA6247FP-Y)
Fig.16 Output low voltage
Fig.17 Output low voltage
Fig.18 Output low voltage
(BA6239A)
(BA6238A)
(BA6238AN)
Fig.19 Thermal derating curve
Fig.20 Thermal derating curve
Fig.21 Thermal derating curve
(BA6246, HSIP10)
(BA6239A, HSIP10)
(BA6238A, HSIP10)
Fig.22 Thermal derating curve
Fig.23 Thermal derating curve
Fig.24 Thermal derating curve
(BA6246N, SIP10)
(BA6238AN, SIP10)
(BA6247FP-Y, HSOP25)
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Output Current: Iout [A]
-25°C
25°C
75°C
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Output Current: Iout [A]
-25°C
25°C
75°C
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Output Current: Iout [A]
-25°C
25°C
75°C
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
0
0.3
0.6
0.9
1.2
Output Current: Iout [A]
-25°C
25°C
75°C
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
0
0.4
0.8
1.2
1.6
Output Current: Iout [A]
-25°C
25°C
75°C
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
0
0.4
0.8
1.2
1.6
Output Current: Iout [A]
-25°C
25°C
75°C
0
1
2
3
0
25
50
75
100
125
150
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
i) 2.5W
i) Without heat sink
0
1
2
3
0
25
50
75
100
125
150
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
i) 2.0W
i) Without heat sink
0
1
2
3
0
25
50
75
100
125
150
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
i) 2.0W
i) Without heat sink
0.0
0.5
1.0
1.5
0
25
50
75
100
125
150
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
i) 1.19W
i) Package only
0.0
0.5
1.0
1.5
0
25
50
75
100
125
150
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
i) 0.95W
i) Package only
0
1
2
3
0
25
50
75
100
125
150
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
i)0.85W
ii)1.45W
ii) Mounted on ROHM standard PCB
(70mm x 70mm x 1.6mm FR4 glass-epoxy board)
i) Package only


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn