データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BA6238A データシート(PDF) 7 Page - Rohm

部品番号 BA6238A
部品情報  Reversible motor drivers (for two motors series)
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA6238A データシート(HTML) 7 Page - Rohm

Back Button BA6238A Datasheet HTML 3Page - Rohm BA6238A Datasheet HTML 4Page - Rohm BA6238A Datasheet HTML 5Page - Rohm BA6238A Datasheet HTML 6Page - Rohm BA6238A Datasheet HTML 7Page - Rohm BA6238A Datasheet HTML 8Page - Rohm BA6238A Datasheet HTML 9Page - Rohm BA6238A Datasheet HTML 10Page - Rohm BA6238A Datasheet HTML 11Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
Technical Note
7/15
BA6246, BA6246N, BA6247FP-Y, BA6239A, BA6238A, BA6238AN
www.rohm.com
2009.04 - Rev.A
c
2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Block diagram and pin configuration
BA6247FP-Y
Fig.28 BA6247FP-Y
Table 2 BA6247FP-Y
Pin
Name
Function
1
OUT3
Driver output
2
NC
NC
3
NC
NC
4
NC
NC
5
IN1
Control input
6
IN2
Control input
7
GND
GND
8
IN3
Control input
9
VCC1
Power supply (small signal)
10
NC
NC
11
NC
NC
12
NC
NC
13
NC
NC
14
VR
Reference voltage setting pin
15
NC
NC
16
VCC2
Power supply (driver stage)
17
NC
NC
18
OUT1
Driver output
19
GND
GND
20
GND
GND
21
NC
NC
22
OUT2
Driver output
23
NC
NC
24
NC
NC
25
NC
NC
FIN
GND
GND
R3
C4
C1
R2
R1
C5
M
M
C2
C3
14
9
16
1
18
22
5
6
8
CTRL
TSD
IN1
IN2
IN3
VCC2
VCC1
VR
OUT2
OUT1
OUT3
7
19
GND
20
FIN
GND
Fig.29 BA6247FP-Y (HSOP25)
OUT3
NC
GND
NC
NC
IN1
IN2
GND
IN3
VCC1
NC
NC
NC
NC
NC
NC
GND
NC
OUT2
NC
GND
GND
OUT1
NC
VCC2
NC
VR


同様の部品番号 - BA6238A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA6238A ROHM-BA6238A Datasheet
151Kb / 8P
   2-channel reversible motor driver
BA6238A ROHM-BA6238A Datasheet
282Kb / 5P
   Reversible Motor Driver for 2 motors
BA6238A ROHM-BA6238A Datasheet
265Kb / 12P
   1.0A or More Reversible Motor Drivers (2 Motors)
logo
List of Unclassifed Man...
BA6238A ETC2-BA6238A Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
logo
Rohm
BA6238AN ROHM-BA6238AN Datasheet
151Kb / 8P
   2-channel reversible motor driver
More results

同様の説明 - BA6238A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA6247FP-Y ROHM-BA6247FP-Y_11 Datasheet
265Kb / 12P
   1.0A or More Reversible Motor Drivers (2 Motors)
BA6247FP-Y ROHM-BA6247FP-Y Datasheet
283Kb / 5P
   Reversible Motor Driver for 2 motors
BA6246N ROHM-BA6246N Datasheet
275Kb / 5P
   Reversible motor driver for 2 motors
BA6238A ROHM-BA6238A_1 Datasheet
282Kb / 5P
   Reversible Motor Driver for 2 motors
BA6246 ROHM-BA6246 Datasheet
278Kb / 5P
   Reversible Motor Driver for 2 motors
BA6239A ROHM-BA6239A Datasheet
272Kb / 5P
   Reversible Motor Driver for 2 motors
BA6238AN ROHM-BA6238AN Datasheet
276Kb / 5P
   Reversible Motor Driver for 2 motors
BA6956AN ROHM-BA6956AN_09 Datasheet
377Kb / 16P
   Reversible motor drivers (1A series)
BH6578FVM ROHM-BH6578FVM_09 Datasheet
296Kb / 9P
   Reversible Motor Drivers for Output 0.5A 1 Motor
BA6956AN ROHM-BA6956AN_11 Datasheet
335Kb / 18P
   1.0A Reversible Motor Drivers (Single Motor)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com