データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD3504FVM データシート(PDF) 5 Page - Rohm

部品番号 BD3504FVM
部品情報  Ultra Low Dropout Linear Regulator Controllers for PC Chipsets
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD3504FVM データシート(HTML) 5 Page - Rohm

  BD3504FVM_08 Datasheet HTML 1Page - Rohm BD3504FVM_08 Datasheet HTML 2Page - Rohm BD3504FVM_08 Datasheet HTML 3Page - Rohm BD3504FVM_08 Datasheet HTML 4Page - Rohm BD3504FVM_08 Datasheet HTML 5Page - Rohm BD3504FVM_08 Datasheet HTML 6Page - Rohm BD3504FVM_08 Datasheet HTML 7Page - Rohm BD3504FVM_08 Datasheet HTML 8Page - Rohm BD3504FVM_08 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
5/16
●Reference Data
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
-60
-10
40
90
140
Ta(℃)
Fig.1 Ta-ISTB
Fig 9. Input Sequence 2
VIN
Fig.10 Input Sequence 3
Vcc
Fig.11 Input Sequence 4
(Only BD3504FVM)
Fig.12 Transient Response
0→3A(0.6A/μs)ΔV=30mV
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
4.5
4.7
4.9
5.1
5.3
5.5
VCC(V)
Fig.2 ICC-VCC
1.770
1.775
1.780
1.785
1.790
1.795
1.800
-10
1540
6590
Ta(℃)
6
7
8
9
10
11
12
25
50
75
100
125
150
Ta(℃)
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
-60
-10
40
90
140
Ta(℃)
1.23
1.235
1.24
1.245
1.25
1.255
1.26
-60
-10
40
90
140
Ta(℃)
0
50
100
150
200
250
300
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Vout(mV)
Fig.3 Ta-Vo
Fig.4 Ta-IEN
Fig.5 VS Discharge Current
Fig.6 Ta-ISCP
Fig.7 Ta-Vo
Fig.8 Input Sequence 1
EN
VCC
VIN
EN
VOUT
VCC
VIN
EN
VOUT
VCC
VIN
EN
VOUT
VIN
EN
VOUT
VOUT
IOUT
(1.075V 出力)
(1.075V 出力)
(1.075V 出力)
(1.075V 出力
)
(1A/div)


同様の部品番号 - BD3504FVM_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD3504FVM ROHM-BD3504FVM_10 Datasheet
549Kb / 17P
   Nch FET Ultra LDO Controllers for PC Chipsets
More results

同様の説明 - BD3504FVM_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD3507HFV ROHM-BD3507HFV_08 Datasheet
633Kb / 16P
   Ultra Low Dropout Linear Regulators for PC Chipsets
BD3506F ROHM-BD3506F_08 Datasheet
702Kb / 17P
   Ultra Low Dropout Linear Regulators for PC Chipsets
BD3508MUV ROHM-BD3508MUV_09 Datasheet
689Kb / 21P
   Ultra Low Dropout Linear Regulators for PC Chipsets
BD3512MUV ROHM-BD3512MUV_08 Datasheet
675Kb / 17P
   Ultra Low Dropout Linear Regulators for PC Chipsets with Power Good
BD3504FVM ROHM-BD3504FVM_10 Datasheet
549Kb / 17P
   Nch FET Ultra LDO Controllers for PC Chipsets
BD3550HFN ROHM-BD3550HFN_08 Datasheet
665Kb / 17P
   Ultra Low Dropout Linear Regulators for PC
logo
Unisonic Technologies
LXXLD37 UTC-LXXLD37 Datasheet
241Kb / 7P
   ULTRA LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
logo
Richtek Technology Corp...
RT9081A RICHTEK-RT9081A Datasheet
257Kb / 12P
   Ultra Low Dropout Linear Regulator
logo
Unisonic Technologies
LXXLD32 UTC-LXXLD32 Datasheet
257Kb / 7P
   ULTRA LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
LXXLD36 UTC-LXXLD36 Datasheet
238Kb / 7P
   ULTRA LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com