データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD3537F データシート(PDF) 4 Page - Rohm

部品番号 BD3537F
部品情報  Termination Regulators for DDR-SDRAMs
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD3537F データシート(HTML) 4 Page - Rohm

  BD3537F_08 Datasheet HTML 1Page - Rohm BD3537F_08 Datasheet HTML 2Page - Rohm BD3537F_08 Datasheet HTML 3Page - Rohm BD3537F_08 Datasheet HTML 4Page - Rohm BD3537F_08 Datasheet HTML 5Page - Rohm BD3537F_08 Datasheet HTML 6Page - Rohm BD3537F_08 Datasheet HTML 7Page - Rohm BD3537F_08 Datasheet HTML 8Page - Rohm BD3537F_08 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
4/10
Reference Data
Fig.8 ITT-VTT (DDR-Ⅰ)
1.244
1.246
1.248
1.250
1.252
1.254
1.256
1.258
-2
-1
0
1
2
ITT(A)
Fig.3 DDRⅡ (-1A→1A)
VTT (50mV/Div.)
ITT (1A/Div.)
Fig.4 DDRⅡ (-1A→1A)
VTT (10mV/Div.)
ITT (1A/Div.)
Fig.1 DDRI (-1A→1A)
VTT (50mV/Div.)
ITT (1A/Div.)
Fig.2 DDRI (1A→-1A)
VTT (50mV/Div.)
ITT (1A/Div.)
Fig.5 Input Sequence 1
Fig.6 Input Sequence 2
Fig.7 Input Sequence 3
VTT
REF
VTT IN
VCC
Fig.9 ITT-VTT (DDR-Ⅱ)
VTT (50mV/Div.)
ITT (1A/Div.)
VTT
REF
VTT IN
VCC
VTT
REF
VTT IN
VCC
Fig.10 Soft start
0.896
0.898
0.900
0.902
0.904
0.906
0.908
0.910
0.912
-2
-1
0
1
2
ITT(A)
REF(500mV/div)
VTT(500mV/div)
IVTTIN(50mA/div)
(100usec/div)


同様の部品番号 - BD3537F_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD3537F-E2 ROHM-BD3537F-E2 Datasheet
1Mb / 19P
   Termination Regulator for DDR-SDRAMs
BD3537F ROHM-BD3537F_15 Datasheet
1Mb / 19P
   Termination Regulator for DDR-SDRAMs
More results

同様の説明 - BD3537F_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD3538F ROHM-BD3538F_15 Datasheet
1Mb / 20P
   Termination Regulators for DDR-SDRAMs
BD3538F ROHM-BD3538F_10 Datasheet
389Kb / 11P
   Termination Regulators for DDR-SDRAMs
BD3533F ROHM-BD3533F_08 Datasheet
678Kb / 17P
   Termination Regulators for DDR-SDRAMs
BD3539FVM ROHM-BD3539FVM_10 Datasheet
441Kb / 12P
   Termination Regulators for DDR-SDRAMs
BD35390FJ ROHM-BD35390FJ_09 Datasheet
379Kb / 11P
   Termination Regulator for DDR-SDRAMs
BD3532F ROHM-BD3532F_15 Datasheet
1Mb / 19P
   Termination Regulator for DDR-SDRAMs
BD35390FJ ROHM-BD35390FJ Datasheet
379Kb / 11P
   Termination Regulator for DDR-SDRAMs
BD3537F ROHM-BD3537F_15 Datasheet
1Mb / 19P
   Termination Regulator for DDR-SDRAMs
BD3531F ROHM-BD3531F_15 Datasheet
1Mb / 19P
   Termination Regulator for DDR-SDRAMs
BD3538F ROHM-BD3538F_08 Datasheet
535Kb / 12P
   Termination Regulators for DDR-SDRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com