データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD3541NUV データシート(PDF) 6 Page - Rohm

部品番号 BD3541NUV
部品情報  Nch FET Ultra LDOs for Desktop PCs Chipsets with Power Good
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD3541NUV データシート(HTML) 6 Page - Rohm

Back Button BD3541NUV Datasheet HTML 2Page - Rohm BD3541NUV Datasheet HTML 3Page - Rohm BD3541NUV Datasheet HTML 4Page - Rohm BD3541NUV Datasheet HTML 5Page - Rohm BD3541NUV Datasheet HTML 6Page - Rohm BD3541NUV Datasheet HTML 7Page - Rohm BD3541NUV Datasheet HTML 8Page - Rohm BD3541NUV Datasheet HTML 9Page - Rohm BD3541NUV Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
BD3540NUV, BD3541NUV
Technical Note
6/16
www.rohm.com
2009.04 - Rev.B
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Reference Data(BD3540NUV)
Fig.31 Ta-IINSTB
Fig.28 Ta-ICC
Fig.29 Ta-ISTB
Fig.30 Ta-IIN
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
-10
103050
70
90
Ta(℃)
Fig.32 Ta-INRCS
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
-10
10
30
50
70
90
Ta(℃)
Fig.33 Ta-IFB
Fig.34 Ta-Ien
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-10
10
305070
90
Ta(℃)
Fig.35 Ta-RON
(VCC=5V/Vo=1.2V)
Fig.36 VCC-RON
100
100
100
100
90
100
110
120
130
140
150
-10
10
30
50
70
90
Ta(℃)
100
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
-10
103050
70
90
Ta(℃)
90
100
110
120
130
140
150
160
170
-10
10
305070
90
Ta(℃)
120
130
140
150
160
170
180
190
200
24
68
Vcc(V)
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
-10
10
30
50
70
90
Ta(℃)
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
-60
-30
0
30
60
90
120 150
Ta(℃)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
-10
103050
70
90
Ta(℃)
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
-10
10
30
50
70
90
Ta(℃)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-10
10305070
90
Ta(℃)
100
100
100
100
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
-10
1030
5070
90
Ta(℃)
100
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
-10
30
70
Ta(℃)
0
5
10
15
20
25
30
-60
-30
0
30
60
90
120
150
Ta(℃)
100


同様の部品番号 - BD3541NUV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
BD354 ETC-BD354 Datasheet
142Kb / 1P
   KREMIKOVE TRANZISTORY PRO VSEOBECNE POUZITI
logo
Shunye Enterprise
BD354N SHUNYE-BD354N Datasheet
232Kb / 2P
   35 AMP BLOCK DIODES
logo
Thinki Semiconductor Co...
BD354N THINKISEMI-BD354N Datasheet
1Mb / 3P
   35 Ampere Standard Type Negative Block Rectifier Diodes for Automotive Alternators
BD354N THINKISEMI-BD354N Datasheet
1Mb / 3P
   35 Ampere Standard Type Positive Block Rectifier Diodes for Automotive Alternators
logo
Shunye Enterprise
BD354P SHUNYE-BD354P Datasheet
232Kb / 2P
   35 AMP BLOCK DIODES
More results

同様の説明 - BD3541NUV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD3523HFN ROHM-BD3523HFN_09 Datasheet
788Kb / 21P
   Nch FET Ultra LDOs for Desktop PCs
BD35281HFN ROHM-BD35281HFN_11 Datasheet
384Kb / 16P
   Nch FET Ultra LDO for Desktop PCs
BD3506F ROHM-BD3506F_10 Datasheet
534Kb / 15P
   Nch FET Ultra LDO for PC Chipsets
BD3507HFV ROHM-BD3507HFV_10 Datasheet
479Kb / 16P
   Nch FET Ultra LDO for PC Chipsets
BD3509MUV ROHM-BD3509MUV_10 Datasheet
665Kb / 21P
   Nch FET Ultra LDO for PC Chipsets
BD3504FVM ROHM-BD3504FVM_10 Datasheet
549Kb / 17P
   Nch FET Ultra LDO Controllers for PC Chipsets
BD3512MUV ROHM-BD3512MUV_08 Datasheet
675Kb / 17P
   Ultra Low Dropout Linear Regulators for PC Chipsets with Power Good
logo
Integrated Device Techn...
ICS954127BF IDT-ICS954127BF Datasheet
57Kb / 1P
   Desktop Chipsets
logo
Analog Devices
ADM9264 AD-ADM9264 Datasheet
181Kb / 12P
   Quad Power Supply Monitor for Desktop PCs
REV. 0
ADM9264 AD-ADM9264_15 Datasheet
189Kb / 12P
   Quad Power Supply Monitor for Desktop PCs
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com