データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD4153EFV データシート(PDF) 6 Page - Rohm

部品番号 BD4153EFV
部品情報  Power Switch ICs for ExpressCardTM
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD4153EFV データシート(HTML) 6 Page - Rohm

Back Button BD4153EFV Datasheet HTML 2Page - Rohm BD4153EFV Datasheet HTML 3Page - Rohm BD4153EFV Datasheet HTML 4Page - Rohm BD4153EFV Datasheet HTML 5Page - Rohm BD4153EFV Datasheet HTML 6Page - Rohm BD4153EFV Datasheet HTML 7Page - Rohm BD4153EFV Datasheet HTML 8Page - Rohm BD4153EFV Datasheet HTML 9Page - Rohm BD4153EFV Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
BD4153FV,BD4153EFV
Technical Note
6/17
www.rohm.com
2009.05 - Rev.A
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Block Diagram
1.5V/625mA
3.3V AUX/275mA
OC_DELAY
V3_IN1
SYSR
V3_IN
V3AUX_IN
UVLO
CPPE#
CPUSB#
VCC
SS_V3
V15_IN1
V15-2
Input
logic
Reference
Block
V3AUX_IN
SS_V3AUX
SS_V15
V15_IN
Under
voltage
lock out
VD
V3_IN,V3AUX_IN,V15
V3,V3AUX,V15
3.3V/1.30A
GND
Pump
Charge
protection
Thermal
TSD
EN
VCC
VD
VD
V3-2
V3AUX
PERST#
V3AUX_IN
3.3V
TSD,CL,UVLO
V3-1
Power
good
TSD,CL,UVLO
TSD,CL,UVLO_AUX
PERST#_DELAY
CL
OC
V3_IN2
V15_IN2
V15-1
PERST_IN#
EN,SYSR,CPUSB#,CPPE#
1.5V
UVLO_AUX
3.3V
VCC
21
22
2
20
6
17
18
11
12
10
16
24
23
14
15
13
7
19
9
8
5
4
3
1


同様の部品番号 - BD4153EFV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD4153EFV ROHM-BD4153EFV Datasheet
295Kb / 6P
   Power switch for ExpressCard
BD4153EFV ROHM-BD4153EFV Datasheet
664Kb / 18P
   Power Switch ICs for ExpressCard
More results

同様の説明 - BD4153EFV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD4156MUV ROHM-BD4156MUV_09 Datasheet
506Kb / 24P
   Power Switch for ExpressCardTM
BD4154FV ROHM-BD4154FV_09 Datasheet
462Kb / 16P
   Power Switch IC for ExpressCardTM
logo
STMicroelectronics
STMEC001 STMICROELECTRONICS-STMEC001 Datasheet
245Kb / 19P
   Power interface switch for ExpressCardTM
logo
Rohm
BD4155FV ROHM-BD4155FV_09 Datasheet
482Kb / 17P
   Power Switch IC for ExpressCardTM
BD4157MUV ROHM-BD4157MUV Datasheet
511Kb / 25P
   Power Switch IC for ExpressCardTM
BD4153FV ROHM-BD4153FV_10 Datasheet
664Kb / 18P
   Power Switch ICs for ExpressCard
logo
Panasonic Semiconductor
AN6308 PANASONIC-AN6308 Datasheet
27Kb / 2P
   Analog Switch ICs for VCR
logo
Sanken electric
SPF5017 SANKEN-SPF5017 Datasheet
48Kb / 1P
   High-side Power Switch ICs
SPF5004 SANKEN-SPF5004 Datasheet
45Kb / 1P
   High-side Power Switch ICs
SPF5004 SANKEN-SPF5004_06 Datasheet
44Kb / 1P
   High-side Power Switch ICs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com