データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA0348A データシート(PDF) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA0348A
部品情報  IF SAW Filter 869.2625MHz(BW=1.25MHz) SMD 3.8x3.8mm
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0348A データシート(HTML) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0348A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0348A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0348A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0348A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0348A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0348A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 6 -
TST DCC
Release document
2. TAPE DIMENSION
I. RECOMMENDED REFLOW PROFILE :
Unit: mm
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
Time (Sec)


同様の部品番号 - TA0348A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0348A GOLLEDGE-TA0348A Datasheet
165Kb / 5P
   SAW Filter 869.26250MHz
More results

同様の説明 - TA0348A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1705A TAI-SAW-TA1705A Datasheet
302Kb / 7P
   SAW Filter 454 MHz 32MHz BW SMD 3.8X3.8mm
TB0190A TAI-SAW-TB0190A Datasheet
583Kb / 5P
   190 MHz IF SAW Filter (SMD 3.8x3.8mm)
TA1677A TAI-SAW-TA1677A Datasheet
387Kb / 7P
   SAW Filter 462 MHz 20MHz BW SMD 3.8x3.8mm
TA0259A TAI-SAW-TA0259A Datasheet
466Kb / 5P
   SAW Filter 1220 MHz SMD 3.8X3.8mm
TB0416A TAI-SAW-TB0416A Datasheet
626Kb / 6P
   IF SAW Filter 193.7MHz(BW=10MHz) SMD 9.1X7.1mm
TB0781A TAI-SAW-TB0781A Datasheet
398Kb / 7P
   IF SAW Filter 153.6MHz(BW=5MHz) SMD 5X7mm
TB1358A TAI-SAW-TB1358A Datasheet
432Kb / 7P
   56.857MHz 5.62MHz BW SMD 25x9.0mm SAW IF Filter
TB0473A TAI-SAW-TB0473A Datasheet
372Kb / 4P
   IF SAW Filter 44MHz(BW=5MHz) SMD 13.7X4.8mm
TB0574A TAI-SAW-TB0574A Datasheet
386Kb / 7P
   IF SAW Filter 153.6MHz(BW=20MHz) SMD 5.0X7.0mm
TB0588A TAI-SAW-TB0588A Datasheet
398Kb / 7P
   IF SAW Filter 288MHz(BW=10MHz) SMD 5X5mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com