データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA0614A データシート(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA0614A
部品情報  SAW Filter 1960 MHz SMD 3.0X3.0 mm
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0614A データシート(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0614A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0614A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0614A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0614A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0614A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0614A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0614A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
3
TST DCC
Release document
D.OUTLINE DRAWING:
: Year Code (2006->6, …, 2009->9)
: Date Code (Follow the table from planner each year)
E. PCB Footprint:
B : Input
E : Output
A,C,D,F : Ground
Unit : mm


同様の部品番号 - TA0614A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0614A GOLLEDGE-TA0614A Datasheet
207Kb / 6P
   SAW Filter 1960MHz
More results

同様の説明 - TA0614A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0175H TAI-SAW-TA0175H Datasheet
421Kb / 7P
   SAW Filter 1960 MHz SMD 3X3 mm
TA0390A TAI-SAW-TA0390A Datasheet
224Kb / 7P
   SAW Filter 940.5 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0562A TAI-SAW-TA0562A Datasheet
435Kb / 7P
   SAW Filter 906 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0617A TAI-SAW-TA0617A Datasheet
416Kb / 7P
   SAW Filter 700 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0767A TAI-SAW-TA0767A Datasheet
274Kb / 8P
   SAW Filter 675 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0862A TAI-SAW-TA0862A Datasheet
255Kb / 7P
   SAW Filter 1268.52 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0880A TAI-SAW-TA0880A Datasheet
411Kb / 8P
   SAW Filter 2245 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA2613A TAI-SAW-TA2613A Datasheet
731Kb / 7P
   SAW Filter 680.5 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0567A TAI-SAW-TA0567A Datasheet
430Kb / 7P
   SAW Filter 1472 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0620A TAI-SAW-TA0620A Datasheet
259Kb / 7P
   SAW Filter 1150 MHz SMD 3.0X3.0 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com