データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU27TA2WNVX-TR データシート(PDF) 5 Page - Rohm

部品番号 BU27TA2WNVX-TR
部品情報  High-speed Load Response FULL CMOS LDO Regulators
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU27TA2WNVX-TR データシート(HTML) 5 Page - Rohm

  BU27TA2WNVX-TR Datasheet HTML 1Page - Rohm BU27TA2WNVX-TR Datasheet HTML 2Page - Rohm BU27TA2WNVX-TR Datasheet HTML 3Page - Rohm BU27TA2WNVX-TR Datasheet HTML 4Page - Rohm BU27TA2WNVX-TR Datasheet HTML 5Page - Rohm BU27TA2WNVX-TR Datasheet HTML 6Page - Rohm BU27TA2WNVX-TR Datasheet HTML 7Page - Rohm BU27TA2WNVX-TR Datasheet HTML 8Page - Rohm BU27TA2WNVX-TR Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 28 page
background image
Technical Note
5/27
BU
TA2WNVX Series, BUTA2WHFV Series
www.rohm.com
2009.05 - Rev.B
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Fig. 5 Output Voltage
Fig. 6 Line Regulation
Fig. 14 VOUT vs. Temp
 Reference data
BU15TA2WNVX / HFV (Ta=25ºC unless otherwise specified.)
Fig. 7 Circuit Current IGND
Fig. 8 Circuit Current IGND
Fig. 9 STBY Input Current
Fig. 10 IOUT - IGND
Fig. 16 IGND vs. Temp (STBY)
Fig. 15 IGND vs. Temp
Fig. 11 Load Regulation
Fig. 13 STBY Threshold
Fig. 12 OCP Threshold
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
00.511.52
2.533.544.555.5
Vin Voltage (V)
IO=0uA
IO=100uA
IO=50mA
IO=200mA
Temp=25°C
VIN = STBY
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.25 1.35 1.45
1.55 1.65 1.75 1.85 1.95
2.05 2.15 2.25
Vin Voltage (V)
IO=0uA
IO=100uA
IO=50mA
IO=200mA
Temp=25°C
VIN = STBY
0
20
40
60
80
100
00.51
1.522.533.54
4.555.5
Vin Voltage (V)
Temp=-40°C
Temp=25°C
Temp=85°C
IO=0uA
VIN = STBY
0
20
40
60
80
100
120
140
00.51
1.522.533.54
4.555.5
Vin Voltage (V)
IO=200mA
VIN = STBY
Temp=-40°C
Temp=25°C
Temp=85°C
0
2
4
6
8
10
0
0.51
1.522.533.5
4
4.555.5
STBY Voltage (V)
VIN = STBY
Temp=85°C
Temp=25°C
Temp=-40°C
40
50
60
70
80
90
100
110
120
0
0.05
0.1
0.15
0.2
Output Current (A)
VIN = 3.5V
STBY = 1.5V
Temp=85°C
Temp=25°C
Temp=-40°C
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
0
0.05
0.1
0.15
0.2
Output Current (A)
VIN = 3.5V
STBY = 1.5V
Temp=-40°C
Temp=25°C
Temp=85°C
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
Output Current (A)
VIN=5.5V
Temp=25°C
STBY = 1.5V
VIN=3.5V
VIN=2.5V
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
0
0.5
1
1.5
STBY Voltage (V)
Temp=85°C
Temp=25°C
Temp=-40°C
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
-40
-15
10
35
60
85
Temp (°C)
VIN=3.5V
STBY=1.5V
Io=0.1mA
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
-40
-15
10
35
60
85
Temp (°C)
VIN=3.5V
STBY=1.5V
Io=0mA
-0.100
0.000
0.100
0.200
0.300
0.400
0.500
0.600
0.700
0.800
0.900
1.000
-40
-15
10
35
60
85
Temp (°C)
VIN=3.5V
STBY=0V


同様の部品番号 - BU27TA2WNVX-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU27TA2WNVX ROHM-BU27TA2WNVX Datasheet
1Mb / 30P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
More results

同様の説明 - BU27TA2WNVX-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU665XNUX ROHM-BU665XNUX Datasheet
968Kb / 18P
   High-speed Load Response Full CMOS LDP Regulators
logo
Minilogic Device Corpor...
ML6204 MINILOGIC-ML6204 Datasheet
973Kb / 19P
   High Speed LDO Regulators
logo
Torex Semiconductor
XC6413 TOREX-XC6413 Datasheet
132Kb / 13P
   High Speed LDO Regulators
XC6213 TOREX-XC6213 Datasheet
70Kb / 5P
   High Speed LDO Regulators
logo
Minilogic Device Corpor...
ML6209 MINILOGIC-ML6209 Datasheet
476Kb / 14P
   High Speed LDO Regulators
logo
Torex Semiconductor
XC6204A18AM TOREX-XC6204A18AM Datasheet
336Kb / 26P
   High Speed LDO Regulators
logo
Rohm
BU18SD5WG ROHM-BU18SD5WG Datasheet
944Kb / 21P
   CMOS LDO Regulators
logo
Torex Semiconductor
XC6210 TOREX-XC6210_2 Datasheet
1Mb / 22P
   High Current, High Speed LDO Regulators
XC6210 TOREX-XC6210_1 Datasheet
1Mb / 21P
   High Current, High Speed LDO regulators
XC6210 TOREX-XC6210 Datasheet
307Kb / 10P
   High Current, High Speed LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com