データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU2JTA2WHFV-TR データシート(PDF) 6 Page - Rohm

部品番号 BU2JTA2WHFV-TR
部品情報  High-speed Load Response FULL CMOS LDO Regulators
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU2JTA2WHFV-TR データシート(HTML) 6 Page - Rohm

Back Button BU2JTA2WHFV-TR Datasheet HTML 2Page - Rohm BU2JTA2WHFV-TR Datasheet HTML 3Page - Rohm BU2JTA2WHFV-TR Datasheet HTML 4Page - Rohm BU2JTA2WHFV-TR Datasheet HTML 5Page - Rohm BU2JTA2WHFV-TR Datasheet HTML 6Page - Rohm BU2JTA2WHFV-TR Datasheet HTML 7Page - Rohm BU2JTA2WHFV-TR Datasheet HTML 8Page - Rohm BU2JTA2WHFV-TR Datasheet HTML 9Page - Rohm BU2JTA2WHFV-TR Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
Technical Note
6/27
BU
TA2WNVX Series, BUTA2WHFV Series
www.rohm.com
2009.05 - Rev.B
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Fig. 19 Output Noise Spectral
Density vs. Freq.
 Reference data
BU15TA2WNVX /HFV (Ta=25ºC unless otherwise specified.)
Fig. 18 Ripple Rejection vs. VIN
(Iout=10 mA)
Fig. 17 Ripple Rejection vs. Freq.
Fig. 24 Load Response
Current Pulse=10 kHz
Fig. 25 Load Response
Current Pulse=10 kHz
Fig. 20 Load Response
Fig. 21 Load Response
Fig. 22 Load Response
Fig. 23 Load Response
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0.1
1
10
100
1000
Frequency (kHz)
Vin= 3.5V
Io=10mA
Ta = 25℃
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.1
1
10
100
Frequency f [kHz]
Co=1.0μF
Cin=1.0μF
Iout=10mA
temp=25℃
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2.5
3.5
4.5
5.5
Input Voltage VIN[V]
Co=1.0μF
Cin=none
Iout=10mA
temp=25℃
f=100kHz
f=10kHz
f=1kHz
f=0.1kHz


同様の部品番号 - BU2JTA2WHFV-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU2JTA2WHFV ROHM-BU2JTA2WHFV Datasheet
1Mb / 30P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
More results

同様の説明 - BU2JTA2WHFV-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU665XNUX ROHM-BU665XNUX Datasheet
968Kb / 18P
   High-speed Load Response Full CMOS LDP Regulators
logo
Minilogic Device Corpor...
ML6204 MINILOGIC-ML6204 Datasheet
973Kb / 19P
   High Speed LDO Regulators
logo
Torex Semiconductor
XC6413 TOREX-XC6413 Datasheet
132Kb / 13P
   High Speed LDO Regulators
XC6213 TOREX-XC6213 Datasheet
70Kb / 5P
   High Speed LDO Regulators
logo
Minilogic Device Corpor...
ML6209 MINILOGIC-ML6209 Datasheet
476Kb / 14P
   High Speed LDO Regulators
logo
Torex Semiconductor
XC6204A18AM TOREX-XC6204A18AM Datasheet
336Kb / 26P
   High Speed LDO Regulators
logo
Rohm
BU18SD5WG ROHM-BU18SD5WG Datasheet
944Kb / 21P
   CMOS LDO Regulators
logo
Torex Semiconductor
XC6210 TOREX-XC6210_2 Datasheet
1Mb / 22P
   High Current, High Speed LDO Regulators
XC6210 TOREX-XC6210_1 Datasheet
1Mb / 21P
   High Current, High Speed LDO regulators
XC6210 TOREX-XC6210 Datasheet
307Kb / 10P
   High Current, High Speed LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com