データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC0231A データシート(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TC0231A
部品情報  SAW Resonator 315.15 MHz TO-39
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0231A データシート(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0231A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0231A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0231A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 3 -
TST DCC
Release document
E.EQUVIRENT CIRCUIT:
One-Port Resonator:
C0
R1 C1
L1
#1
#2
Source Impedance
Load Impedance
50Ω
50Ω
F.FREQUENCY CHARACTERISTICS:
Resonator 315.15MHz Frequency Characteristics (S21)
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
313.65
314.15
314.65
315.15
315.65
316.15
316.65
Frequency (Center Frequency 315.15MHz Span 3MHz)
G. TEST CIRCUIT:
50Ω
Network analyzer
50Ω
SAW Resonator
1
2
3
To 50Ω
Network
Analyzer
From 50Ω
Network
Analyzer


同様の部品番号 - TC0231A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0232A TAI-SAW-TC0232A Datasheet
209Kb / 3P
   SAW Resonator 433.92 MHz F11
TC0234A TAI-SAW-TC0234A Datasheet
327Kb / 4P
   SAW Resonator 915 MHz SMD 5X5 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0234A GOLLEDGE-TC0234A Datasheet
78Kb / 4P
   SAW Resonator 915.0MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0236A TAI-SAW-TC0236A Datasheet
342Kb / 5P
   SAW Resonator 669.4169 MHz SMD 3.8X3.8 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0236A GOLLEDGE-TC0236A Datasheet
96Kb / 4P
   SAW Resonator 669.4169MHz
More results

同様の説明 - TC0231A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0223A TAI-SAW-TC0223A Datasheet
216Kb / 3P
   SAW Resonator 315.15 MHz F11
TC0408A TAI-SAW-TC0408A Datasheet
184Kb / 4P
   SAW Resonator 315 MHz TO-39
TC433E2-A TAI-SAW-TC433E2-A Datasheet
230Kb / 3P
   SAW Resonator 433.920 MHz TO-39
TC0418A TAI-SAW-TC0418A Datasheet
181Kb / 3P
   SAW Resonator 316 MHz TO-39
TC433E2B TAI-SAW-TC433E2B Datasheet
228Kb / 3P
   SAW Resonator 433.920 MHz TO-39
TD0102A TAI-SAW-TD0102A Datasheet
234Kb / 3P
   SAW Resonator 433.92 MHz TO-39
TC0409A TAI-SAW-TC0409A Datasheet
184Kb / 4P
   SAW Resonator 433.92 MHz TO-39
TC0255A TAI-SAW-TC0255A Datasheet
232Kb / 5P
   SAW Resonator 315.15 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TB433E2 TAI-SAW-TB433E2 Datasheet
184Kb / 4P
   SAW Filter 433.92 MHz TO-39
logo
RF Monolithics, Inc
RP1298 RFM-RP1298 Datasheet
149Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com