データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC0309A データシート(PDF) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TC0309A
部品情報  SAW Resonator 737.552 MHz SMD 3X3 mm
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0309A データシート(HTML) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0309A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0309A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0309A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0309A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0309A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 5 -
TST DCC
Release document
I. PACKING:
1. REEL DIMENSION
2. TAPE DIMENSION


同様の部品番号 - TC0309A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0302A TAI-SAW-TC0302A Datasheet
327Kb / 6P
   SAW Resonator 622.41 MHz SMD 3X3 mm
TC0304A TAI-SAW-TC0304A Datasheet
292Kb / 5P
   SAW Resonator 622.017 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0305A TAI-SAW-TC0305A Datasheet
360Kb / 5P
   SAW Resonator 744.8 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0306A TAI-SAW-TC0306A Datasheet
366Kb / 5P
   SAW Resonator 1000 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0307A TAI-SAW-TC0307A Datasheet
284Kb / 5P
   SAW Resonator 622.018MHz SMD 3.8X3.8 mm
More results

同様の説明 - TC0309A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0325A TAI-SAW-TC0325A Datasheet
268Kb / 6P
   SAW Resonator 622.08 MHz SMD 3X3 mm
TC0355A TAI-SAW-TC0355A Datasheet
279Kb / 6P
   SAW Resonator 644.873 MHz SMD 3X3 mm
TC0378A TAI-SAW-TC0378A Datasheet
277Kb / 6P
   SAW Resonator 500 MHz SMD 3X3 mm
TC0274A TAI-SAW-TC0274A Datasheet
351Kb / 5P
   SAW Resonator 315 MHz SMD 3X3 mm
TC0334A TAI-SAW-TC0334A Datasheet
278Kb / 6P
   SAW Resonator 671.086 MHz SMD 3X3 mm
TC0379A TAI-SAW-TC0379A Datasheet
278Kb / 6P
   SAW Resonator 719.75 MHz SMD 3X3 mm
TC0513A TAI-SAW-TC0513A Datasheet
387Kb / 6P
   SAW Resonator 491.835 MHz SMD 3X3 mm
TC0517A TAI-SAW-TC0517A Datasheet
370Kb / 6P
   SAW Resonator 832.458 MHz SMD 3X3 mm
TC0302A TAI-SAW-TC0302A Datasheet
327Kb / 6P
   SAW Resonator 622.41 MHz SMD 3X3 mm
TC0356A TAI-SAW-TC0356A Datasheet
278Kb / 6P
   SAW Resonator 671.194 MHz SMD 3X3 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com