データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC315E1-A データシート(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TC315E1-A
部品情報  SAW Resonator 315MHz
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC315E1-A データシート(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC315E1-A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC315E1-A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC315E1-A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC315E1-A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
3
TST DCC
Release document
D.OUTLINE DRAWING:
E.EQUVIRENT CIRCUIT:
One-Port Resonator:
C0
R1 C1
L1
# 1
# 4
Source Impedance
Load Impedance
50Ω
50Ω


同様の部品番号 - TC315E1-A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC315E1B TAI-SAW-TC315E1B Datasheet
211Kb / 3P
   SAW Resonator 315 MHz
More results

同様の説明 - TC315E1-A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0274D TAI-SAW-TC0274D Datasheet
387Kb / 6P
   SAW Resonator 315MHz
TC315E2 TAI-SAW-TC315E2 Datasheet
183Kb / 4P
   SAW Resonator 315MHz
TC0166A TAI-SAW-TC0166A Datasheet
125Kb / 4P
   One-Port SAW Resonator 315MHz F11
logo
Golledge Electronics Lt...
MA05553 GOLLEDGE-MA05553 Datasheet
150Kb / 4P
   SAW Filter 315MHz
MA06217 GOLLEDGE-MA06217 Datasheet
286Kb / 4P
   SAW Filter 315MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1794A TAI-SAW-TA1794A Datasheet
302Kb / 7P
   SAW Filter 315MHz
TA0579A TAI-SAW-TA0579A Datasheet
285Kb / 7P
   SAW Filter 315MHz
TA0209A TAI-SAW-TA0209A Datasheet
476Kb / 5P
   SAW Filter 315MHz SMD5X5mm
TA0234A TAI-SAW-TA0234A Datasheet
240Kb / 4P
   SAW Filter 315MHz TO39
TA0500A TAI-SAW-TA0500A Datasheet
272Kb / 5P
   SAW Filter 315MHz SMD3.8X3.8mm
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com