データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZX55C24 データシート(PDF) 2 Page - Rectron Semiconductor

部品番号 BZX55C24
部品情報  SILICON PLANAR ZENER DIODE
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RECTRON [Rectron Semiconductor]
ホームページ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor

BZX55C24 データシート(HTML) 2 Page - Rectron Semiconductor

  BZX55C24 Datasheet HTML 1Page - Rectron Semiconductor BZX55C24 Datasheet HTML 2Page - Rectron Semiconductor BZX55C24 Datasheet HTML 3Page - Rectron Semiconductor BZX55C24 Datasheet HTML 4Page - Rectron Semiconductor BZX55C24 Datasheet HTML 5Page - Rectron Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
600
1
1.88
2.08
2.28
2.51
2.8
3.1
3.4
3.7
4.0
4.4
4.8
5.2
5.8
6.4
7.0
7.7
8.5
9.4
10.4
2.56
2.89
3.2
3.5
3.8
4.1
4.6
5.0
5.4
6.0
6.6
7.2
7.9
8.7
9.6
10.6
11.6
11.4
12.4
13.8
15.3
16.8
18.8
20.8
22.8
25.1
28
31
34
12.7
14.1
15.6
17.1
19.1
21.1
23.3
25.6
28.9
32
35
38
37
41
2.11
2.33
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
85
85
85
85
85
85
75
60
35
25
10
8
7
7
10
15
20
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
20
26
30
40
50
55
55
80
80
80
80
80
5
90
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
600
600
600
600
600
600
600
600
550
450
200
150
50
50
50
70
70
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
90
110
110
170
170
220
220
220
220
220
220
220
0.5
500
600
100
50
10
4
2
2
2
1
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
5
6.2
6.8
7.5
8.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
9.1
10
11
12
13
15
16
18
20
22
24
27
0.1
28
1
100
5
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (@TA=25OC unless otherwise specified)
MAX
MAX
MIN
VZT@IZT
IZT
(Volts)
ZZT@IZT
(W)
MAX
ZZT@IZT
(W)
MAX
IR@VR
(uA)
TYPE
100
1
BZX55C2V0
BZX55C2V2
BZX55C2V4
BZX55C2V7
BZX55C3V0
BZX55C3V3
BZX55C3V6
BZX55C3V9
BZX55C4V3
BZX55C4V7
BZX55C5V1
BZX55C5V6
BZX55C6V2
BZX55C6V8
BZX55C7V5
BZX55C8V2
BZX55C9V1
BZX55C10
BZX55C11
BZX55C12
BZX55C13
BZX55C15
BZX55C16
BZX55C18
BZX55C20
BZX55C22
BZX55C24
BZX55C27
BZX55C30
BZX55C33
BZX55C36
BZX55C39
(mA)
VR
(Volts)
(mA)
IZT


同様の部品番号 - BZX55C24

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
BZX55C24 KEXIN-BZX55C24 Datasheet
1Mb / 3P
   Zener Diodes
logo
Vishay Siliconix
BZX55C24 VISHAY-BZX55C24 Datasheet
70Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 4, 01-Apr-99
logo
Microdiode Electronics ...
BZX55C24 CHENDA-BZX55C24 Datasheet
748Kb / 3P
   2.4- 1 8 0V Peak Pulse Power: 500mW
logo
Vishay Siliconix
BZX55C24 VISHAY-BZX55C24 Datasheet
137Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 05-Jul-07
BZX55C24 VISHAY-BZX55C24 Datasheet
122Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 25-Nov-11
More results

同様の説明 - BZX55C24

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
2.2HC SEMTECH-2.2HC Datasheet
239Kb / 4P
   SILICON PLANAR ZENER DIODE
logo
Rectron Semiconductor
BZM55C-BS RECTRON-BZM55C-BS Datasheet
155Kb / 5P
   SILICON PLANAR ZENER DIODE
logo
Semtech Corporation
2.0HS SEMTECH-2.0HS Datasheet
280Kb / 4P
   SILICON PLANAR ZENER DIODE
logo
Rectron Semiconductor
1N4728A RECTRON-1N4728A_12 Datasheet
178Kb / 5P
   SILICON PLANAR ZENER DIODE
1N4448 RECTRON-1N4448_12 Datasheet
222Kb / 5P
   SILICON PLANAR ZENER DIODE
BZX55C-BS RECTRON-BZX55C-BS Datasheet
278Kb / 5P
   SILICON PLANAR ZENER DIODE
logo
Diodes Incorporated
ZPD1 DIODES-ZPD1 Datasheet
63Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODE
DS21402 Rev. E-3
logo
Rectron Semiconductor
BZV55C-BS RECTRON-BZV55C-BS Datasheet
196Kb / 5P
   SILICON PLANAR ZENER DIODE
logo
KEC(Korea Electronics)
SMAZ3.6V-36V KEC-SMAZ3.6V-36V Datasheet
365Kb / 3P
   ZENER DIODE SILICON PLANAR DIODE
Z02W2.0V KEC-Z02W2.0V Datasheet
92Kb / 5P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com