データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS09B データシート(PDF) 6 Page - Suntan Capacitors

部品番号 TS09B
部品情報  METALLIZED POLYPROPLYLEN FILM CAPACITOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUNTAN [Suntan Capacitors]
ホームページ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS09B データシート(HTML) 6 Page - Suntan Capacitors

  TS09B Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS09B Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors TS09B Datasheet HTML 3Page - Suntan Capacitors TS09B Datasheet HTML 4Page - Suntan Capacitors TS09B Datasheet HTML 5Page - Suntan Capacitors TS09B Datasheet HTML 6Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
METALLIZED POLYPROPLYLEN FILM CAPACITOR
Suntan®
BOX-TYPE DOUBLE SIDED
TS09B
1600VDC
2000VDC
P:15.0
P:22.5
P:27.5
P:15.0
P:22.5
P:27.5
(µF)
W
H
T
W
H
T
W
H
T
W
H
T
W
H
T
W
H
T
0.00022
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.00027
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.00033
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.00039
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.00047
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.00056
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.00068
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.00082
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.0010
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0012
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0015
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0018
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0022
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0027
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0033
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
12.0
6.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0039
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
12.0
6.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0047
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
12.0
6.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0056
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
13.5
7.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0068
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
13.5
7.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0082
18.0
12.0
6.0
--
--
--
--
--
--
18.0
14.5
8.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.010
18.0
12.0
6.0
--
--
--
--
--
--
18.0
16.0
10.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.012
18.0
13.5
7.5
--
--
--
--
--
--
18.0
16.0
10.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.015
18.0
13.5
7.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
18.0
19.0
11.0
26.5
16.0
7.0
--
--
--
0.018
18.0
14.5
8.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
--
--
--
26.5
16.0
7.0
32.0 18.0
9.0
0.022
18.0
14.5
8.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
--
--
--
26.5
17.0
8.5
32.0
18.0
9.0
0.027
18.0
16.0
10.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
--
--
--
26.5
18.5
10.0
32.0
18.0
9.0
0.033
18.0
19.0
11.0
26.5
16.0
7.0
--
--
--
--
--
--
26.5
18.5
10.0
32.0
18.0
9.0
0.039
--
--
--
26.5
17.0
8.5
32.0
18.0
9.0
--
--
--
26.5
22.0
12.0
32.0
20.0
11.0
0.047
--
--
--
26.5
18.5
10.0
32.0
18.0
9.0
--
--
--
26.5
22.0
12.0
32.0
20.0
11.0
0.056
--
--
--
26.5
18.5
10.0
32.0
18.0
9.0
--
--
--
--
--
--
32.0
22.0
13.0
0.068
--
--
--
26.5
22.0
12.0
32.0
18.0
9.0
--
--
--
--
--
--
32.0
22.0
13.0
0.082
--
--
--
26.5
22.0
12.0
32.0
20.0
11.0
--
--
--
--
--
--
32.0
24.5
15.0
0.10
--
--
--
--
--
--
32.0
20.0
11.0
--
--
--
--
--
--
32.0
28.0
14.0
0.12
--
--
--
--
--
--
32.0
22.0
13.0
--
--
--
--
--
--
32.0
33.0
18.0
0.15
--
--
--
--
--
--
32.0
24.5
15.0
--
--
--
--
--
--
32.0
33.0
18.0
0.18
--
--
--
--
--
--
32.0
24.5
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.22
--
--
--
--
--
--
32.0
33.0
18.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.27
--
--
--
--
--
--
32.0
33.0
18.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.33
--
--
--
--
--
--
32.0
33.0
18.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


同様の部品番号 - TS09B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Suntan Capacitors
TS09B SUNTAN-TS09B_17 Datasheet
153Kb / 4P
   High Voltage Metallized Polypropylene Film Capacitor
More results

同様の説明 - TS09B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
MKC1858 VISHAY-MKC1858 Datasheet
204Kb / 3P
   Metallized Polycarbonate Film Capacitor
Revision: 05-Jul-05
logo
Panasonic Semiconductor
ECW-F4224JL PANASONIC-ECW-F4224JL Datasheet
338Kb / 10P
   Metallized Polypropylene Film Capacitor
ECW-FD2W474J PANASONIC-ECW-FD2W474J Datasheet
241Kb / 5P
   Metallized Polypropylene Film Capacitor
logo
Kemet Corporation
R463I347000M1K KEMET-R463I347000M1K Datasheet
1Mb / 9P
   METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
logo
Panasonic Semiconductor
ECWFD2W104 PANASONIC-ECWFD2W104 Datasheet
89Kb / 4P
   Metallized Polypropylene Film Capacitor
ECQ-E4104KFZ PANASONIC-ECQ-E4104KFZ Datasheet
352Kb / 19P
   Metallized Polyester Film Capacitor
logo
Vishay Siliconix
MKT1820 VISHAY-MKT1820 Datasheet
54Kb / 4P
   Metallized Polyester Film Capacitor
Revision 01-Dec-03
logo
Panasonic Semiconductor
ECQ-E1105JF PANASONIC-ECQ-E1105JF Datasheet
373Kb / 20P
   Metallized Polyester Film Capacitor
ECQ-E6473KZ PANASONIC-ECQ-E6473KZ Datasheet
173Kb / 9P
   Metallized Polyester Film Capacitor
ECW-H12223JL PANASONIC-ECW-H12223JL Datasheet
214Kb / 14P
   Metallized Polypropylene Film Capacitor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com