データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS13DH-CD264 データシート(PDF) 3 Page - Suntan Capacitors

部品番号 TS13DH-CD264
部品情報  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUNTAN [Suntan Capacitors]
ホームページ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13DH-CD264 データシート(HTML) 3 Page - Suntan Capacitors

  TS13DH-CD264 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS13DH-CD264 Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors TS13DH-CD264 Datasheet HTML 3Page - Suntan Capacitors TS13DH-CD264 Datasheet HTML 4Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Suntan®
1 0 5 ℃ , F O R E L E C T R O N I C B A L L A S T , P O W E R S U P P L Y , L O N G L I F E
TS13D CD264
Table 2
350
400
450
Case
Z∣
ESR
IR
Case
Z∣
ESR
IR
Case
Z∣
ESR
IR
WV (V)
/
Cap(μF)
DxL
(mm)
Ω
Ω
mA
DxL
(mm)
Ω
Ω
mA
DxL
(mm)
Ω
Ω
mA
1.0
10x12.5
94
318
30
2.2
10x12.5
33
109
40
10x16
43
145
45
3.3
10x12.5
22
72
50
10x16
22
72
50
10x20
29
96
65
4.7
10x16
16
51
65
10x20
16
51
70
12.5x20
20
68
80
10
12.5x20
7.6
24
120
12.5x20
7.6
24
120
16x20
10
32
140
12.5x25
16x25
16x31.5
22
16x20
3.8
11
180
18x20
3.8
11
200
18x25
4.6
14
220
16x31.5
33
16x25
2.6
7
210
18x25
2.6
7
245
18x35.5
3.4
10
280
16x35.5
47
18x31.5
2.0
5
300
18x31.5
2.0
5
300
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


同様の部品番号 - TS13DH-CD264

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Suntan Capacitors
TS13DH-CD264 SUNTAN-TS13DH-CD264_17 Datasheet
414Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results

同様の説明 - TS13DH-CD264

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Suntan Capacitors
TS13DL-CD117 SUNTAN-TS13DL-CD117 Datasheet
278Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DM-CD71A SUNTAN-TS13DM-CD71A Datasheet
284Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DS-CD296 SUNTAN-TS13DS-CD296 Datasheet
193Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13EG-CD135X SUNTAN-TS13EG-CD135X Datasheet
207Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D0-CD297 SUNTAN-TS13D0-CD297 Datasheet
408Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D3-CD60 SUNTAN-TS13D3-CD60 Datasheet
433Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DD-CD71C SUNTAN-TS13DD-CD71C Datasheet
120Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71 Datasheet
300Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DG-CD263 SUNTAN-TS13DG-CD263 Datasheet
354Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71_17 Datasheet
137Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com