データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS13DY-CD136 データシート(PDF) 2 Page - Suntan Capacitors

部品番号 TS13DY-CD136
部品情報  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUNTAN [Suntan Capacitors]
ホームページ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13DY-CD136 データシート(HTML) 2 Page - Suntan Capacitors

  TS13DY-CD136 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS13DY-CD136 Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors TS13DY-CD136 Datasheet HTML 3Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Suntan®
1 0 5 ℃ ,
L O N G L I F E
TS13D CD136
STANDARD RATINGS
WV(V)
/
Cap(uF)
10
16
25
35
50
63
80
2200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A5
2.4
0.15
2700
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A5
2.3
0.20
A5
2.7
0.15
3300
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A5
2.5
0.20
A5
3.0
0.15
3900
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A5
2.8
0.20
A5
2.8
0.20
A6
3.4
0.15
4700
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A5
3.1
0.20
A5
3.1
0.20
A6
3.7
0.15
5600
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A5
3.3
0.20
A6
3.5
0.20
A8
4.5
0.15
6800
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A5
3.3
0.25
A6
3.9
0.20
A8
4.9
0.15
8200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A5
3.3
0.30
A6
3.8
0.25
A8
4.7
0.20
A10
5.1
0..20
10000
--
--
--
--
--
--
--
--
A5
3.6
0.30
A8
4.6
0.25
A8
4.7
0.25
A12
6.1
0..20
12000
--
--
--
--
--
--
A5
3.7
0.35
A6
4.2
0.30
A8
5.1
0.25
A10
5.5
0.25
C8
6.7
0..20
15000
--
--
--
--
--
--
A5
4.1
0.35
A6
4.7
0.30
A8
5.7
0.25
A12
6.6
0.25
C10
8.3
0..20
18000
--
--
--
A5
4.2
0.40
A6
4.8
0.35
A8
5.7
0.30
A10
6.7
0.25
C8
7.4
0.25
C12
9.9
0..20
22000
--
--
--
A5
4.7
0.40
A6
5.3
0.35
A8
6.3
0.30
A12
8.1
0.25
C10
9.0
0.25
C12
11.0
0..20
27000
A5
4.9
0.45
A6
5.5
0.40
A8
6.4
0.35
A10
7.5
0.30
C8
9.1
0.25
C12
10.9
0.25
D10
11.4
0.25
33000
A5
5.1
0.50
A6
5.7
0.45
A8
6.7
0.40
A12
9.0
0.30
C10
11.1
0.25
C12
12.0
0.25
E10
13.9
0.25
39000
A6
5.9
0.50
A8
6.8
0.45
A10
7.8
0.40
C8
9.2
0.35
C12
13.1
0.25
D10
12.5
0.30
E10
13.9
0.30
47000
A8
7.1
0.50
A8
7.1
0.50
A12
9.3
0.40
C10
11.2
0.35
C12
13.9
0.30
D12
14.9
0.30
E12
16.5
0.30
56000
A8
7.1
0.60
A10
8.4
0.50
C8
9.7
0.45
C10
11.4
0.40
D10
13.9
0.35
D12
16.3
0.30
E12
18.1
0.30
68000
A10
8.5
0.60
A10
8.8
0.55
C10
11.2
0.45
C12
13.6
0.40
D12
16.6
0.35
E12
18.4
0.35
E14
19.7
0.35
82000
A10
8.9
0.65
C8
10.7
0.55
C10
11.2
0.50
D10
14.8
0.45
E12
18.9
0.40
E14
10.0
0.40
F14
22.1
0.40
100000
A12
10.7
0.65
C8
10.8
0.65
C12
14.8
0.50
D12
17.6
0.45
E12
19.5
0.45
E14
20.0
0.50
120000
C8
11.0
0.75
C10
13.1
0.65
D10
14.9
0.65
D12
17.6
0.55
E12
19.5
0.55
F14
21.8
0.60
150000
C10
13.2
0.80
C12
15.3
0.70
D12
17.9
0.65
E12
19.8
0.65
F14
23.9
0.60
180000
C12
15.7
0.80
C12
15.7
0.80
D12
17.9
0.80
E12
19.8
0.80
F14
23.9
0.75
220000
C12
16.8
0.85
D12
19.2
0.85
E12
21.3
0.85
E14
23.4
0.80
270000
D12
19.6
1.00
D12
19.6
1.00
E12
21.7
1.00
F14
25.5
1.00
330000
D12
19.7
1.20
E12
21.1
1.30
E14
23.4
1.20
--
--
--
Tan δ 25℃ 120Hz
390000
E12
21.3
1.50
E12
21.3
1.50
F14
24.9
1.50
--
--
--
Ripple current (Arms) at 105℃ 120Hz
470000
E12
21.4
1.80
E14
24.2
1.60
--
--
--
--
--
--
Case code
560000
E14
23.6
2.00
F14
28.1
2.00
--
--
--
--
--
--
680000
F14
26.0
2.40
F14
28.5
2.40
--
--
--
--
--
--
Suntan® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


同様の部品番号 - TS13DY-CD136

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Suntan Capacitors
TS13DY-CD136 SUNTAN-TS13DY-CD136_17 Datasheet
328Kb / 3P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results

同様の説明 - TS13DY-CD136

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Suntan Capacitors
TS13DL-CD117 SUNTAN-TS13DL-CD117 Datasheet
278Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DM-CD71A SUNTAN-TS13DM-CD71A Datasheet
284Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DS-CD296 SUNTAN-TS13DS-CD296 Datasheet
193Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13EG-CD135X SUNTAN-TS13EG-CD135X Datasheet
207Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D0-CD297 SUNTAN-TS13D0-CD297 Datasheet
408Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DH-CD264 SUNTAN-TS13DH-CD264 Datasheet
915Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D3-CD60 SUNTAN-TS13D3-CD60 Datasheet
433Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DD-CD71C SUNTAN-TS13DD-CD71C Datasheet
120Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71 Datasheet
300Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DG-CD263 SUNTAN-TS13DG-CD263 Datasheet
354Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71_17 Datasheet
137Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com