データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS6431GZTB データシート(PDF) 10 Page - Silicon Standard Corp.

部品番号 SS6431GZTB
部品情報  Adjustable High-Precision Shunt Regulator
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SSC [Silicon Standard Corp.]
ホームページ  http://www.siliconstandard.com
Logo SSC - Silicon Standard Corp.

SS6431GZTB データシート(HTML) 10 Page - Silicon Standard Corp.

Back Button SS6431GZTB Datasheet HTML 3Page - Silicon Standard Corp. SS6431GZTB Datasheet HTML 4Page - Silicon Standard Corp. SS6431GZTB Datasheet HTML 5Page - Silicon Standard Corp. SS6431GZTB Datasheet HTML 6Page - Silicon Standard Corp. SS6431GZTB Datasheet HTML 7Page - Silicon Standard Corp. SS6431GZTB Datasheet HTML 8Page - Silicon Standard Corp. SS6431GZTB Datasheet HTML 9Page - Silicon Standard Corp. SS6431GZTB Datasheet HTML 10Page - Silicon Standard Corp. SS6431GZTB Datasheet HTML 11Page - Silicon Standard Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
www.SiliconStandard.com
10 of 11
SS6431G
SOT-23 (unit: mm)
SYMBOL
MIN
MAX
A
1.00
1.30
A1
0.10
A2
0.70
0.90
b
0.35
0.50
C
0.10
0.25
D
2.70
3.10
E
1.40
1.80
e
1.90 (TYP)
H
2.60
3.00
L
0.37
H
A1
A
A2
b
θ1
L
C
D
E
e
1
SOT-23 MARKING
Part No.
Marking
Part No.
Marking
SS6431GUN
AC1NP
SS6431GUS
AC1SP
SOT-89 (unit: mm)
SYMBOL
MIN
MAX
A
1.40
1.60
B
0.36
0.48
C
0.35
0.44
D
4.40
4.60
D1
1.62
1.83
E
2.29
2.60
e
1.50 (TYP.)
e1
3.00 (TYP.)
H
3.94
4.25
B
e
H
e1
D
D1
A
C
L
E
L
0.89
1.20
SOT-89 MARKING
Part No.
Marking
SS6431GX
AC1BP
2/10/2005 Rev.2.10


同様の部品番号 - SS6431GZTB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Frontier Electronics.
SS64 FRONTIER-SS64 Datasheet
124Kb / 2P
   6A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
ASEMI TECHNOLOGY., LTD
SS64 ASEMI-SS64 Datasheet
164Kb / 2P
   plug-in ultra-fast recovery diode
2018.11 Rev.3.1
logo
Frontier Electronics.
SS64-LFR FRONTIER-SS64-LFR Datasheet
120Kb / 2P
   6A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Silicon Standard Corp.
SS6401 SSC-SS6401 Datasheet
481Kb / 6P
   Step-Down DC/DC Controller with Shutdown
SS6401SRB SSC-SS6401SRB Datasheet
481Kb / 6P
   Step-Down DC/DC Controller with Shutdown
More results

同様の説明 - SS6431GZTB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
New Japan Radio
NJM2380 NJRC-NJM2380 Datasheet
223Kb / 5P
   ADJUSTABLE HIGH PRECISION SHUNT REGULATOR
NJM1431A NJRC-NJM1431A_10 Datasheet
116Kb / 6P
   ADJUSTABLE HIGH PRECISION SHUNT REGULATOR
NJM2820 NJRC-NJM2820 Datasheet
97Kb / 6P
   ADJUSTABLE HIGH PRECISION SHUNT REGULATOR
NJM1431A NJRC-NJM1431A Datasheet
76Kb / 5P
   ADJUSTABLE HIGH PRECISION SHUNT REGULATOR
NJM2373 NJRC-NJM2373 Datasheet
128Kb / 5P
   Adjustable High Precision Shunt Regulator
logo
Ceramate Technical
CP431 CERAMATE-CP431 Datasheet
347Kb / 9P
   Adjustable Precision shunt Regulator
logo
New Japan Radio
NJM431 NJRC-NJM431 Datasheet
216Kb / 5P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
logo
Sipex Corporation
SPX431 SIPEX-SPX431 Datasheet
158Kb / 8P
   Precision Adjustable Shunt Regulator
logo
Compact Technology Corp...
TL431 CTC-TL431 Datasheet
399Kb / 7P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
E-CMOS Corporation
EC432L E-CMOS-EC432L Datasheet
343Kb / 7P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com