データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS6525-0CNTR データシート(PDF) 2 Page - Silicon Standard Corp.

部品番号 SS6525-0CNTR
部品情報  USB High-Side Power Switch
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SSC [Silicon Standard Corp.]
ホームページ  http://www.siliconstandard.com
Logo SSC - Silicon Standard Corp.

SS6525-0CNTR データシート(HTML) 2 Page - Silicon Standard Corp.

  SS6525-0CNTR Datasheet HTML 1Page - Silicon Standard Corp. SS6525-0CNTR Datasheet HTML 2Page - Silicon Standard Corp. SS6525-0CNTR Datasheet HTML 3Page - Silicon Standard Corp. SS6525-0CNTR Datasheet HTML 4Page - Silicon Standard Corp. SS6525-0CNTR Datasheet HTML 5Page - Silicon Standard Corp. SS6525-0CNTR Datasheet HTML 6Page - Silicon Standard Corp. SS6525-0CNTR Datasheet HTML 7Page - Silicon Standard Corp. SS6525-0CNTR Datasheet HTML 8Page - Silicon Standard Corp. SS6525-0CNTR Datasheet HTML 9Page - Silicon Standard Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
www.SiliconStandard.com
2 of 9
SS6525

!"
ORDERING INFORMATION
*:08;*
3<*=3"
1<,1
*:808;*
0<*"/*
<"","0
03"*"3;
< +" 
'< +
SS6525
>>>>
*008,30








 







6#%< SS6525-0CSTR
$
  +" $! 7*#-#=
#=3%*#-&
0! #+#%#.%3#- &


!"
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

 %& % # 

# % %# % # 
# % %# $$  
 $ %  ?@'

$# $# $3# 2°@7°
 $#$# $3# A°@'°

!"
TEST CIRCUIT





Ω

µ





6




 










Rev.2.01 6/26/2003


同様の部品番号 - SS6525-0CNTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Silicon Standard Corp.
SS6520 SSC-SS6520 Datasheet
505Kb / 7P
   USB High-Side Power Switch
SS6520CXBG SSC-SS6520CXBG Datasheet
505Kb / 7P
   USB High-Side Power Switch
SS6520CXTR SSC-SS6520CXTR Datasheet
505Kb / 7P
   USB High-Side Power Switch
SS6520CZBG SSC-SS6520CZBG Datasheet
505Kb / 7P
   USB High-Side Power Switch
SS6520CZTR SSC-SS6520CZTR Datasheet
505Kb / 7P
   USB High-Side Power Switch
More results

同様の説明 - SS6525-0CNTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sipex Corporation
SP2525A SIPEX-SP2525A Datasheet
234Kb / 9P
   USB High-Side Power Switch
logo
RICOH electronics devic...
R5520H RICOH-R5520H Datasheet
166Kb / 14P
   USB HIGH-SIDE POWER SWITCH
logo
Silicon Standard Corp.
SS6520 SSC-SS6520 Datasheet
505Kb / 7P
   USB High-Side Power Switch
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1525 AIC-AIC1525 Datasheet
158Kb / 10P
   USB High-Side Power Switch
logo
RICOH electronics devic...
R5523N RICOH-R5523N Datasheet
332Kb / 12P
   USB HIGH-SIDE POWER SWITCH
logo
Unisonic Technologies
US2076B UTC-US2076B Datasheet
224Kb / 8P
   DUAL USB HIGH-SIDE POWER SWITCHDUAL USB HIGH-SIDE POWER SWITCH
logo
Anachip Corp
AP1212 ANACHIP-AP1212 Datasheet
246Kb / 11P
   Dual USB High-Side Power Switch
logo
Unisonic Technologies
US2076 UTC-US2076 Datasheet
247Kb / 8P
   DUAL USB HIGH-SIDE POWER SWITCH
US3076 UTC-US3076_15 Datasheet
236Kb / 7P
   DUAL USB HIGH-SIDE POWER SWITCH
logo
Analog Intergrations Co...
AIC6166 AIC-AIC6166 Datasheet
854Kb / 11P
   Regulatory USB High-Side Power Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com