データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS6638-33GXTR データシート(PDF) 9 Page - Silicon Standard Corp.

部品番号 SS6638-33GXTR
部品情報  Simple 3-Pin Step-Up DC/DC Converter
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SSC [Silicon Standard Corp.]
ホームページ  http://www.siliconstandard.com
Logo SSC - Silicon Standard Corp.

SS6638-33GXTR データシート(HTML) 9 Page - Silicon Standard Corp.

Back Button SS6638-33GXTR Datasheet HTML 5Page - Silicon Standard Corp. SS6638-33GXTR Datasheet HTML 6Page - Silicon Standard Corp. SS6638-33GXTR Datasheet HTML 7Page - Silicon Standard Corp. SS6638-33GXTR Datasheet HTML 8Page - Silicon Standard Corp. SS6638-33GXTR Datasheet HTML 9Page - Silicon Standard Corp. SS6638-33GXTR Datasheet HTML 10Page - Silicon Standard Corp. SS6638-33GXTR Datasheet HTML 11Page - Silicon Standard Corp. SS6638-33GXTR Datasheet HTML 12Page - Silicon Standard Corp. SS6638-33GXTR Datasheet HTML 13Page - Silicon Standard Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 19 page
background image
www.SiliconStandard.com
9 of 19
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (Continued)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
VIN=2.0V
VIN=1.8V
VIN=1.5V
VIN=1.2V
VIN=0.9V
Fig. 26
SS6638-33G Load Regulation (L=100
µH, CD54)
Output Current (mA)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
50
55
60
65
70
75
80
85
90
VIN=2.0V
VIN=1.8V
VIN=1.5V
VIN=1.2V
VIN=0.9V
Fig. 27
SS6638-33G Efficiency (L=100
µH, CD54)
Output Current (mA)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
Fig. 28
SS6638-33G Load Regulation (L=47
µH, CD54)
VIN=2.0V
VIN=1.8V
VIN=1.5V
VIN=1.2V
VIN=0.9V
Output Current (mA)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
VIN=2.0V
VIN=1.8V
VIN=1.5V
VIN=1.2V
VIN=0.9V
Fig. 29
SS6638-33G Efficiency (L=47
µH,CD54)
Output Current (mA)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
Fig. 30
SS6638-33G Start-up & Hold-on Voltage (L=100
µH CD54)
Start up
Hold on
Output Current (mA)
Fig. 31
SS6638-33G Output Voltage vs. Temperature
Temperature (
°C)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
3.00
3.05
3.10
3.15
3.20
3.25
3.30
3.35
3.40
3.45
3.50
No Load
SS6638G
8/21/2005 Rev.2.3


同様の部品番号 - SS6638-33GXTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sensitron
SS6638 SENSITRON-SS6638 Datasheet
35Kb / 2P
   SIGNAL OR COMPUTER DIODE
SS6638U SENSITRON-SS6638U Datasheet
35Kb / 2P
   SIGNAL OR COMPUTER DIODE
SS6638US SENSITRON-SS6638US Datasheet
35Kb / 2P
   SIGNAL OR COMPUTER DIODE
More results

同様の説明 - SS6638-33GXTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Silicon Standard Corp.
SS6642G SSC-SS6642G Datasheet
1Mb / 22P
   3-Pin Simple Step-Up DC/DC Converter
logo
Power Analog Micoelectr...
PAM2400 PAM-PAM2400 Datasheet
203Kb / 14P
   3-Pin Synchronous Step-Up DC/DC Converter
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1639 AIC-AIC1639 Datasheet
147Kb / 11P
   3-PIN ONE-CELL STEP-UP DC/DC CONVERTER
AIC1638 AIC-AIC1638 Datasheet
240Kb / 15P
   3-PIN ONE-CELL STEP-UP DC/DC CONVERTER
AIC1642 AIC-AIC1642 Datasheet
251Kb / 14P
   3-Pin One-Cell Step-Up DC/DC Converter
logo
Unisonic Technologies
UC8383 UTC-UC8383_15 Datasheet
444Kb / 9P
   STEP-UP DC/DC CONVERTER
logo
Diodes Incorporated
AP1603 DIODES-AP1603 Datasheet
159Kb / 8P
   STEP-UP DC/DC CONVERTER
AP1603 Rev. 1
logo
Anachip Corp
AP1602 ANACHIP-AP1602 Datasheet
164Kb / 7P
   Step-Up DC/DC Converter
AP1522 ANACHIP-AP1522 Datasheet
166Kb / 8P
   Step-Up DC/DC Converter
logo
Micon Design Technology...
MDT7727 MDTIC-MDT7727 Datasheet
107Kb / 4P
   Step-up DC/DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com