データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

X25401PI データシート(PDF) 10 Page - Xicor Inc.

部品番号 X25401PI
部品情報  SPI Serial AUTOSTORE??NOVRAM
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  XICOR [Xicor Inc.]
ホームページ  http://www.xicor.com
Logo XICOR - Xicor Inc.

X25401PI データシート(HTML) 10 Page - Xicor Inc.

Back Button X25401PI Datasheet HTML 6Page - Xicor Inc. X25401PI Datasheet HTML 7Page - Xicor Inc. X25401PI Datasheet HTML 8Page - Xicor Inc. X25401PI Datasheet HTML 9Page - Xicor Inc. X25401PI Datasheet HTML 10Page - Xicor Inc. X25401PI Datasheet HTML 11Page - Xicor Inc. X25401PI Datasheet HTML 12Page - Xicor Inc. X25401PI Datasheet HTML 13Page - Xicor Inc. X25401PI Datasheet HTML 14Page - Xicor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
10
X25401
NONVOLATILE OPERATIONS
Previous
Software
Write Enable
Recall Latch
Operation
RECALL
Instruction
Latch State
State
Hardware Recall
0
NOP(5)
XX
Software Recall
1
RCL
X
X
Software Store
1
STO
SET
SET
2051 PGM T10
ARRAY RECALL LIMITS
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Units
tRCC
Recall Cycle Time
2
µs
tRCP
Recall Pulse Width(6)
500
ns
tRCZ
Recall to Output in High Z
500
ns
2051 PGM T11
Recall Timing
SOFTWARE STORE CYCLE LIMITS
Symbol
Parameter
Min.
Typ.(7)
Max.
Units
tST
Store Time After Clock 8 of STO Command
2
5
ms
2051 PGM T12.1
Notes: (5) NOP designates when the X25401 is not currently executing an instruction.
(6) Recall rise time must be <10
µs.
(7) Typical values are for TA = 25°C and nominal supply voltage.
2051 FHD F06
tRCC
tRCP
tRCZ
HIGH Z
RECALL
SO


同様の部品番号 - X25401PI

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Solarflare Communicatio...
X2541 SOLARFLARE-X2541 Datasheet
288Kb / 2P
   The World?셲 Lowest Latency 100G Ethernet NIC
More results

同様の説明 - X25401PI

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
X24C45 INTERSIL-X24C45 Datasheet
192Kb / 12P
   Serial AUTOSTORE NOVRAM
logo
Xicor Inc.
X24C45 XICOR-X24C45 Datasheet
58Kb / 14P
   Serial AUTOSTORE??NOVRAM
X20C05 XICOR-X20C05 Datasheet
82Kb / 19P
   High Speed AUTOSTORE??NOVRAM
X20C16 XICOR-X20C16 Datasheet
94Kb / 21P
   High Speed AUTOSTORE??NOVRAM
XM20C64 XICOR-XM20C64 Datasheet
60Kb / 11P
   High Speed AUTOSTORE??NOVRAM
X20C17 XICOR-X20C17 Datasheet
47Kb / 11P
   High Speed AUTOSTORE??NOVRAM
logo
Renesas Technology Corp
X24C45 RENESAS-X24C45 Datasheet
499Kb / 12P
   256 Bit, 16 x 16 Bit Serial AUTOSTORE™ NOVRAM
June 1, 2005
logo
ATMEL Corporation
AT25010 ATMEL-AT25010_03 Datasheet
155Kb / 17P
   SPI Serial EEPROMs
AT25HP256 ATMEL-AT25HP256_06 Datasheet
414Kb / 21P
   SPI Serial EEPROMs
AT25080A ATMEL-AT25080A_07 Datasheet
448Kb / 24P
   SPI Serial EEPROMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com