データシートサーチシステム |
|
SS6803BCSTR データシート(PDF) 10 Page - Silicon Standard Corp. |
|
SS6803BCSTR データシート(HTML) 10 Page - Silicon Standard Corp. |
10 / 12 page www.SiliconStandard.com 10 of 12 SS6803 " )$ *$* * L ,+ *$ ** )$ Design Guide * )'* ' )+ '*"'-. 4*)*$ #-5#*2 " * ) *$ # - 5# * 2 " 4* *" 5 " . * 2 " #-5 5 123 ## "1"2 3 # # # # 0 123 0 /& &# "1"2 3 /0 0& / 4* # - 5 ""2-# 5#*.$<.3 ≤';& 4-!='2; 4-!='2; * )"'-./ 4* ) # - 4 , H H,5#*2" 3 * * ) # - 4 4.2 5#/4* *" 5 " . * 2 " #-5 5 ; C' , 4(ms) +' , '' C , C' 0' 1 0 * ) " )$ "3 * ** . ) - 5#* .* *$G(!;14G4* . * 2 G(!;14 5 - 5# * <& %N/ / * ) ** ; 2-"3.*)** / $ 5 3 * . * 2G(!;14-5,-Ω * 5 * . * G(!;14*$*-") * " / *$ * * )$ 5 $ 4 .G(!;14*)$ 5 $ ( * . * 2 G(!;14 *$3 * ) ** *$ $# * ' "2' .'* 4 "" * "" 5 .- *$3 $ % %+ + -- *'* 1 %3%C3%F 66 * * *$ G(!;14 G /. )*$ 3. (" ..3*G * )*$ 3 . ( " 3**..G ' %' . " . / * *$ ) 4* *$ . . ) *$ "5# 5 5# $ ) . %' % . >Ω -- 12/29/2003 Rev.2.02 |
同様の部品番号 - SS6803BCSTR |
|
同様の説明 - SS6803BCSTR |