データシートサーチシステム |
|
SS8117GT633TB データシート(PDF) 4 Page - Silicon Standard Corp. |
|
SS8117GT633TB データシート(HTML) 4 Page - Silicon Standard Corp. |
4 / 6 page www.SiliconStandard.com 4 of 6 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (VIN= 4V, CIN=10µF, COUT=10µF, TA=25°C, unless otherwise noted. 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06 0 200 400 600 800 1000 Output Current (mA) 85°C 25°C -45°C 70 73 76 79 82 85 88 91 94 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Load Current(mA) -45°C 25°C 85°C Line transient Load Transient Dropout Voltage vs. Load Current I ADJ Current vs. Load Current Temperature Stability -1 -0.5 0 0.5 1 -40 -20 0 20 40 60 80 100 Temperature 0 10 20 30 40 50 60 10 100 1000 10000 100000 Frequency (Hz) IOUT = 100mA IOUT = 800mA (VIN - V OUT) > 3V COUT = 10µF IOUT = 0.1A~0.8A Ripple Rejection SS8117G 5/26/2005 Rev.2.2 |
同様の部品番号 - SS8117GT633TB |
|
同様の説明 - SS8117GT633TB |