データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HCT2G126 データシート(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HCT2G126
部品情報  Dual buffer/line driver; 3-state
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HCT2G126 データシート(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HCT2G126 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HCT2G126 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HCT2G126 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HCT2G126 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HCT2G126 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HCT2G126 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HCT2G126 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HCT2G126 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74HCT2G126 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
74HC_HCT2G126_4
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 04 — 24 September 2009
11 of 14
NXP Semiconductors
74HC2G126; 74HCT2G126
Dual buffer/line driver; 3-state
Fig 11. Package outline SOT996-2 (XSON8U)
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
SOT996-2
- - -
- - -
SOT996-2
07-12-18
07-12-21
UNIT
A
max
mm
0.5
0.05
0.00
0.35
0.15
3.1
2.9
0.5
1.5
0.5
0.3
0.6
0.4
0.1
0.05
A1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
XSON8U: plastic extremely thin small outline package; no leads;
8 terminals; UTLP based; body 3 x 2 x 0.5 mm
0
1
2 mm
scale
b
D
2.1
1.9
E
e
e1
L
L1
0.15
0.05
L2
v
w
0.05
y
y1
0.1
C
y
C
y1
X
b
14
85
e1
e
A
C
B
v M
C
w M
L2
L1
L
terminal 1
index area
B
A
D
E
detail X
A
A1


同様の部品番号 - 74HCT2G126

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HCT2G126 PHILIPS-74HCT2G126 Datasheet
91Kb / 20P
   Dual buffer/line driver; 3-state
2003 Mar 03
74HCT2G126DC PHILIPS-74HCT2G126DC Datasheet
91Kb / 20P
   Dual buffer/line driver; 3-state
2003 Mar 03
74HCT2G126DP PHILIPS-74HCT2G126DP Datasheet
91Kb / 20P
   Dual buffer/line driver; 3-state
2003 Mar 03
More results

同様の説明 - 74HCT2G126

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74AHC2G126 PHILIPS-74AHC2G126 Datasheet
103Kb / 20P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 02-21 September 2004
74AHC_AHCT2G241 PHILIPS-74AHC_AHCT2G241_15 Datasheet
195Kb / 17P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 3-13 May 2013
74LVC2G241 NXP-74LVC2G241 Datasheet
98Kb / 17P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 07-5 October 2007
74AHC2G241 NXP-74AHC2G241 Datasheet
105Kb / 16P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 02-13 January 2009
74AHC2G126 NXP-74AHC2G126 Datasheet
100Kb / 15P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 04-27 April 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT2G125-Q100 NEXPERIA-74HCT2G125-Q100 Datasheet
225Kb / 13P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 2 - 1 November 2018
74HCT2G125 NEXPERIA-74HCT2G125 Datasheet
226Kb / 13P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 6 - 1 November 2018
logo
Unisonic Technologies
U74AHC2G125 UTC-U74AHC2G125 Datasheet
219Kb / 6P
   DUAL BUFFER/LINE DRIVER; 3-STATE
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT2G126 NEXPERIA-74AHCT2G126 Datasheet
230Kb / 13P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 8 - 19 November 2018
logo
NXP Semiconductors
74HC2G125 PHILIPS-74HC2G125 Datasheet
90Kb / 20P
   Dual buffer/line driver; 3-state
2003 Mar 03
XC7WH126 PHILIPS-XC7WH126_15 Datasheet
180Kb / 14P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 2-8 May 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com