データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HC2G126DC データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HC2G126DC
部品情報  Dual buffer/line driver; 3-state
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HC2G126DC データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC2G126DC Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC2G126DC Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC2G126DC Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC2G126DC Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC2G126DC Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC2G126DC Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HC2G126DC Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HC2G126DC Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74HC2G126DC Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
74HC_HCT2G126_4
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 04 — 24 September 2009
10 of 14
NXP Semiconductors
74HC2G126; 74HCT2G126
Dual buffer/line driver; 3-state
Fig 10. Package outline SOT765-1 (VSSOP8)
UNIT
A1
A
max.
A2
A3
bp
L
HE
Lp
wy
v
ce
D(1)
E(2)
Z(1)
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.15
0.00
0.85
0.60
0.27
0.17
0.23
0.08
2.1
1.9
2.4
2.2
0.5
3.2
3.0
0.4
0.1
8
°
0
°
0.13
0.1
0.2
0.4
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Notes
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
2. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
0.40
0.15
Q
0.21
0.19
SOT765-1
MO-187
02-06-07
w M
bp
D
Z
e
0.12
14
8
5
θ
A2
A1
Q
Lp
(A3)
detail X
A
L
HE
E
c
v M A
X
A
y
2.5
5 mm
0
scale
VSSOP8: plastic very thin shrink small outline package; 8 leads; body width 2.3 mm
SOT765-1
1
pin 1 index


同様の部品番号 - 74HC2G126DC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HC2G126DC PHILIPS-74HC2G126DC Datasheet
91Kb / 20P
   Dual buffer/line driver; 3-state
2003 Mar 03
More results

同様の説明 - 74HC2G126DC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74AHC2G126 PHILIPS-74AHC2G126 Datasheet
103Kb / 20P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 02-21 September 2004
74AHC_AHCT2G241 PHILIPS-74AHC_AHCT2G241_15 Datasheet
195Kb / 17P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 3-13 May 2013
74LVC2G241 NXP-74LVC2G241 Datasheet
98Kb / 17P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 07-5 October 2007
74AHC2G241 NXP-74AHC2G241 Datasheet
105Kb / 16P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 02-13 January 2009
74AHC2G126 NXP-74AHC2G126 Datasheet
100Kb / 15P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 04-27 April 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT2G125-Q100 NEXPERIA-74HCT2G125-Q100 Datasheet
225Kb / 13P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 2 - 1 November 2018
74HCT2G125 NEXPERIA-74HCT2G125 Datasheet
226Kb / 13P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 6 - 1 November 2018
logo
Unisonic Technologies
U74AHC2G125 UTC-U74AHC2G125 Datasheet
219Kb / 6P
   DUAL BUFFER/LINE DRIVER; 3-STATE
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT2G126 NEXPERIA-74AHCT2G126 Datasheet
230Kb / 13P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 8 - 19 November 2018
logo
NXP Semiconductors
74HC2G125 PHILIPS-74HC2G125 Datasheet
90Kb / 20P
   Dual buffer/line driver; 3-state
2003 Mar 03
XC7WH126 PHILIPS-XC7WH126_15 Datasheet
180Kb / 14P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 2-8 May 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com